Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LA7137M Datasheet(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

No. de pieza LA7137M
Descripción Electrónicos  LA7137M
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA7137M Datasheet(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA7137M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
LA7137M
No.6206-11/19
前ページから続く。
端子
番号
端 子 名
I/O
端子
電圧
入出力
インピーダンス
等 価 回 路 図
3
COMPOSITE.IN
I
4.5V
Clamp form
端 子 説 明
コンポジット, コンポーネ
ント, ベースバンド信号の
入力端子。コンポジット
信号入力時にはコンポジ
ット信号を、ベースバン
ド信号入力時にはSYNC
付きのRGB信号のどれか
を入力すること。信号が
キードクランプされる。
S信号入力時は、このピン
はGNDに落ちる。コンポ
ーネント信号入力時には
B-Y または R-Y信号を入力
すること。信号がペデス
タルクランプされる。
クランプされた信号は、
2種類に切換えられる
AMPで出力振幅を140IRE
で2Vp-pになるように増幅
する。
21
COMPOSITE.
OUT1
O
3.57V
11.6Ω
3ピン入力信号の75Ωドラ
イバ出力端子。3ピンの出
力信号は、二つに別れる。
片方の信号は1ピンを
LOW (0V)にするとミュー
トする経路を通って75Ω
ドライバに出力される。
23
COMPOSITE.
OUT2
O
3.57V
11.6Ω
3ピン入力信号の75Ωドラ
イバ出力端子。3ピンの入
力信号のうち1ピンを
HIGH (3.3∼5V)にすると
ミュートする経路を通っ
て75Ωドライバに出力さ
れる。
次ページへ続く。
IN
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
200Ω
200Ω
CLAMP
PULSE
A12445
OUT
VCC
VCC
OUT
VCC
VCC
A12458
A12460


Número de pieza similar - LA7137M

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
LA7138M SANYO-LA7138M Datasheet
325Kb / 13P
   Monolithic Linear IC For the DVD Player Analog Video Signal I/F Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com