Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
MC10H646 Datasheet(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
MC10H646 Datasheet(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 8 page MC10H646, MC100H646 http://onsemi.com 2 Q3 OGND Q2 OVT Q1 OGND Q0 1 EN IVT IGND VCCE VCCE VBB ECLK 56 78 9 10 11 25 24 23 22 21 20 19 26 27 28 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 Figure 1. Pinout: PLCC−28 (Top View) Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 TCLK ECLK ECLK EN Figure 2. Logic Diagram Table 1. PIN DESCRIPTION PIN FUNCTION OGND OVT IGND IVT VEE VCCE ECLK, ECLK VBB Q0−Q7 EN TTL Output Ground (0 V) TTL Output VCC (+5.0 V) Internal TTL GND (0 V) Internal TTL VCC (+5.0 V) ECL VEE (0 V) ECL Ground (5.0 V) Differential Signal Input (PECL) VBB Reference Output Signal Outputs (TTL) Tri−State Enable Input (TTL) Table 2. TRUTH TABLE TCLK ECLK ECLK EN Q GND GND H L X L H GND GND X H L GND GND X H H H H L L H H L Z L = Low Voltage Level; H = High Voltage Level; Z = Tristate |
Número de pieza similar - MC10H646_06 |
|
Descripción similar - MC10H646_06 |