Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FCB20N60FTM Datasheet(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FCB20N60FTM
Descripción Electrónicos  600V N-CHANNEL FRFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FCB20N60FTM Datasheet(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FCB20N60FTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FCB20N60FTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6
www.fairchildsemi.com
FCB20N60F Rev. A2
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms


Número de pieza similar - FCB20N60FTM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FCB20N60FTM FAIRCHILD-FCB20N60FTM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
More results

Descripción similar - FCB20N60FTM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FCA20N60F FAIRCHILD-FCA20N60F Datasheet
930Kb / 8P
   600V N-CHANNEL FRFET
FCA47N60F FAIRCHILD-FCA47N60F Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH76N60NF FAIRCHILD-FCH76N60NF Datasheet
539Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH041N60F FAIRCHILD-FCH041N60F Datasheet
339Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FDPF6N60ZUT FAIRCHILD-FDPF6N60ZUT_12 Datasheet
291Kb / 9P
   N-Channel MOSFET, FRFET 600V, 4.5A, 2廓
FDPF10N60ZUT FAIRCHILD-FDPF10N60ZUT_12 Datasheet
325Kb / 9P
   N-Channel MOSFET, FRFET 600V, 9A, 0.8廓
FDP6N60ZU FAIRCHILD-FDP6N60ZU Datasheet
531Kb / 9P
   N-Channel MOSFET, FRFET 600V, 4.5A, 2廓
FDP8N60ZU FAIRCHILD-FDP8N60ZU Datasheet
540Kb / 9P
   N-Channel MOSFET, FRFET 600V, 6.5A, 1.35廓
FDP10N60ZU FAIRCHILD-FDP10N60ZU Datasheet
559Kb / 9P
   N-Channel MOSFET, FRFET 600V, 9A, 0.8廓
FCH47N60NF FAIRCHILD-FCH47N60NF Datasheet
301Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com