Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.ES

X  

Preview PDF Download HTML

NTE30022 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No. de Pieza. NTE30022
Descripción  Light Emitting Diode (LED) 0805 Surface Mount
Descarga  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  NTE [NTE Electronics]
Página de inicio  http://www.nteinc.com
Logo 

NTE30022 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE30022 & NTE30023
Light Emitting Diode (LED)
0805 Surface Mount
Features:
D NTE30022: Super Bright Orange (AllnGaP/GaAs)
D NTE30023: Super Bright Blue
D 2.0mm x 1.2mm (0805) SMT LED, 0.75mm Thickness
D Low Power Consumption
D Wide Viewing Angle
D Ideal for Backlight and Indicator Applications
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
DC Forward Current, IF
NTE30022
25mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30023
20mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Current (Note 1), IF(peak)
NTE30022
50mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30023
100mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverse Voltage, VR
NTE30022
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30023
4V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation, PD
NTE30022
100mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30023
120mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrostatic Discharge (NTE30023 Only), ESD
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED Junction Temperature, TJ
NTE30022
+100
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE30023
+125
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, Topr
−30
° to +85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
−40
° to +85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reflow Soldering (Preheat +150
° to +180°C 60sec to 120sec, 10sec max)
+260
°C
. . . . . . . . . . . . .
Note 1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Electrical/Optical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol Test Conditions
Min
Typ Max
Unit
Viewing Angle of Half Power
2
Q 1/2 IF = 20mA
140
degrees
Luminous Intensity
NTE30022
IV
IF = 20mA, Note 2
35
70
mcd
NTE30023
30
52
mcd
Note 2. Tolerance: 30% measured with EXELTRON 2001


Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Enlace URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.ES
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn