Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC9S12DG128B Datasheet(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

No. de pieza MC9S12DG128B
Descripción Electrónicos  Device User Guide V01.09
Download  128 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S12DG128B Datasheet(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC9S12DG128B Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S12DG128B Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 128 page
background image
MC9S12DT128B Device User Guide — V01.09
Section 7 Clock and Reset Generator (CRG) Block Description . . . . . . . . . 77
7.1
Device-specific information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
7.1.1
XCLKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Section 8 Enhanced Capture Timer (ECT) Block Description . . . . . . . . . . . . 77
Section 9 Analog to Digital Converter (ATD) Block Description. . . . . . . . . . 77
Section 10 Inter-IC Bus (IIC) Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Section 11 Serial Communications Interface (SCI) Block Description. . . . . 77
Section 12 Serial Peripheral Interface (SPI) Block Description . . . . . . . . . . 78
Section 13 J1850 (BDLC) Block Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Section 14 Byteflight (BF) Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Section 15 Pulse Width Modulator (PWM) Block Description . . . . . . . . . . . . 78
Section 16 Flash EEPROM 128K Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Section 17 EEPROM 2K Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Section 18 RAM Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Section 19 MSCAN Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Section 20 Port Integration Module (PIM) Block Description . . . . . . . . . . . . 79
Section 21 Voltage Regulator (VREG) Block Description . . . . . . . . . . . . . . . 79
Section 22 Printed Circuit Board Layout Proposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Appendix A Electrical Characteristics
A.1
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
A.1.1
Parameter Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
A.1.2
Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Número de pieza similar - MC9S12DG128B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MC9S12DG128B MOTOROLA-MC9S12DG128B Datasheet
641Kb / 124P
   MC9S12DT128B
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12DG128B FREESCALE-MC9S12DG128B Datasheet
2Mb / 128P
   8-bit and 4-bit ports with interrupt functionality
logo
Motorola, Inc
MC9S12DG128BCFU MOTOROLA-MC9S12DG128BCFU Datasheet
641Kb / 124P
   MC9S12DT128B
MC9S12DG128BCPV MOTOROLA-MC9S12DG128BCPV Datasheet
641Kb / 124P
   MC9S12DT128B
MC9S12DG128BMFU MOTOROLA-MC9S12DG128BMFU Datasheet
641Kb / 124P
   MC9S12DT128B
More results

Descripción similar - MC9S12DG128B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MC9S12H256 MOTOROLA-MC9S12H256 Datasheet
2Mb / 130P
   Device User Guide
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12DG128MPVE FREESCALE-MC9S12DG128MPVE Datasheet
2Mb / 128P
   Device User Guide
MC9S12DT128 FREESCALE-MC9S12DT128 Datasheet
6Mb / 142P
   Device User Guide
MC9S12DT128_1002 FREESCALE-MC9S12DT128_1002 Datasheet
1Mb / 140P
   Device User Guide
MC9S12DT128CPVE FREESCALE-MC9S12DT128CPVE Datasheet
2Mb / 128P
   Device User Guide
MC9S12H256 FREESCALE-MC9S12H256 Datasheet
5Mb / 130P
   Device User Guide V01.18
MC9S12DT256 FREESCALE-MC9S12DT256_06 Datasheet
781Kb / 132P
   Device User Guide V03.07
logo
NXP Semiconductors
9S12XDP512DGV1 NXP-9S12XDP512DGV1 Datasheet
1Mb / 152P
   MC9S12XDP512 Device User Guide
V01.12 April 2004
9S12XDP512DGV2 NXP-9S12XDP512DGV2 Datasheet
1Mb / 176P
   MC9S12XDP512 Device User Guide
V02.05 November 18th 2004
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S12D64CFUE FREESCALE-MC9S12D64CFUE Datasheet
1Mb / 128P
   MC9S12DJ64 Device User Guide
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com