Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


IRF3805S-7P Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - International Rectifier

No. de Pieza. IRF3805S-7P
Descripción  AUTOMOTIVE MOSFET
Descarga  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo 

 
 3 page
background image
IRF3805S-7P
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Typical Forward Transconductance
vs. Drain Current
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.5V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
4.5V
≤60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
2
4
6
8
10
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1.0
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 25V
≤60µs PULSE WIDTH
0
20
40
60
80
100
120
ID,Drain-to-Source Current (A)
0
50
100
150
200
250
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 10V
380µs PULSE WIDTH




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
IRFR120ZPBFAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
39353-PHASE POWER MOSFET CONTROLLER - For Automotive Applications 1 2 3 4 5 MoreAllegro MicroSystems
IRFP2907ZAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF540ZPBFAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF1503PBFAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF2903ZPBFAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
A3930Automotive 3-Phase BLDC Controller and MOSFET Driver 1 2 3 4 5 MoreAllegro MicroSystems
IRFR4105ZPBFAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRLR3705ZPBFAUTOMOTIVE MOSFET HEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFR3710ZPBFAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl