Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRL3502 Datasheet(PDF) 6 Page - International Rectifier

No. de pieza IRL3502
Descripción Electrónicos  HEXFET Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3502 Datasheet(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRL3502 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL3502 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3502 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3502 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3502 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3502 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3502 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRL3502PbF
Fig 12. On-Resistance Vs. Drain Current
Fig 13. On-Resistance Vs. Gate Voltage
0.004
0.006
0.008
0.010
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
A
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
I
= 64A
D
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0
100
200
300
400
A
I , Drain Current (A)
D
V
= 4.5V
GS
V
= 7.0V
GS


Número de pieza similar - IRL3502

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRL3502 IRF-IRL3502 Datasheet
76Kb / 7P
   HEXFET Power MOSFET
IRL3502S IRF-IRL3502S Datasheet
130Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRL3502SPBF IRF-IRL3502SPBF Datasheet
243Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Descripción similar - IRL3502

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com