Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF7471PBF Datasheet(PDF) 5 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF7471PBF
Descripción Electrónicos  HEXFET짰Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7471PBF Datasheet(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7471PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7471PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7471PbF
www.irf.com
5
Fig 10. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
0.01
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
4.5V
+
-V
DD
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
12
T , Case Temperature
( C)
°
C


Número de pieza similar - IRF7471PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7471 IRF-IRF7471 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF7471TRPBF VBSEMI-IRF7471TRPBF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results

Descripción similar - IRF7471PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRL3715ZPBF IRF-IRL3715ZPBF Datasheet
273Kb / 13P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFZ44NSPBF IRF-IRFZ44NSPBF Datasheet
339Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7821PBF IRF-IRF7821PBF Datasheet
285Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFP450NPBF IRF-IRFP450NPBF Datasheet
174Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB4310PBF IRF-IRFB4310PBF Datasheet
381Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7495PBF IRF-IRF7495PBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRFB3207PBF IRF-IRFB3207PBF Datasheet
383Kb / 12P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLR8743PBF IRF-IRLR8743PBF Datasheet
369Kb / 11P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF9910PBF IRF-IRF9910PBF Datasheet
205Kb / 10P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7316PBF IRF-IRF7316PBF Datasheet
203Kb / 7P
   HEXFET짰Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com