Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MMSZ5221BS Datasheet(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No. de pieza MMSZ5221BS
Descripción Electrónicos  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Página de inicio  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMSZ5221BS Datasheet(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  MMSZ5221BS Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMSZ5221BS Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMSZ5221BS Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMSZ5221BS Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PAGE . 2
STAD-DEC.24.2005
MMSZ5221BS SERIES
r
e
b
m
u
N
t
r
a
P
e
g
a
t
l
o
V
r
e
n
e
Z
l
a
n
i
m
o
N
e
c
n
a
d
e
p
m
I
r
e
n
e
Z
.
x
a
M
e
s
r
e
v
e
R
x
a
M
t
n
e
r
r
u
C
e
g
a
k
a
e
L
g
n
i
k
r
a
M
e
d
o
C
e
g
a
k
c
a
P
V Z @IZT
ZZT @IZT
ZZK @IZK
IR @VR
V
.
m
o
N
V
.
n
i
M
V
.
x
a
M
A
m
A
m
µA
V
S
B
1
2
2
5
Z
S
M
M
4
.
2
8
2
.
2
2
5
.
2
0
3
0
.
0
2
0
0
2
1
5
2
.
0
0
0
1
0
.
1
1
C
3
2
3
-
D
O
S
S
B
2
2
2
5
Z
S
M
M
5
.
2
8
3
.
2
3
6
.
2
0
3
0
.
0
2
0
5
2
1
5
2
.
0
0
0
1
0
.
1
2
C
3
2
3
-
D
O
S
S
B
3
2
2
5
Z
S
M
M
7
.
2
7
5
.
2
4
8
.
2
0
3
0
.
0
2
0
0
3
1
5
2
.
0
5
7
0
.
1
3
C
3
2
3
-
D
O
S
S
B
5
2
2
5
Z
S
M
M
3
5
8
.
2
5
1
.
3
0
3
0
.
0
2
0
0
6
1
5
2
.
0
0
5
0
.
1
5
C
3
2
3
-
D
O
S
S
B
6
2
2
5
Z
S
M
M
3
.
3
4
1
.
3
7
4
.
3
8
2
0
.
0
2
0
0
6
1
5
2
.
0
5
2
0
.
1
1
D
3
2
3
-
D
O
S
S
B
7
2
2
5
Z
S
M
M
6
.
3
2
4
.
3
8
7
.
3
4
2
0
.
0
2
0
0
7
1
5
2
.
0
5
1
0
.
1
2
D
3
2
3
-
D
O
S
S
B
8
2
2
5
Z
S
M
M
9
.
3
1
7
.
3
0
1
.
4
3
2
0
.
0
2
0
0
9
1
5
2
.
0
0
1
0
.
1
3
D
3
2
3
-
D
O
S
S
B
9
2
2
5
Z
S
M
M
3
.
4
9
0
.
4
2
5
.
4
2
2
0
.
0
2
0
0
0
2
5
2
.
0
0
.
5
0
.
1
4
D
3
2
3
-
D
O
S
S
B
0
3
2
5
Z
S
M
M
7
.
4
7
4
.
4
4
9
.
4
9
1
0
.
0
2
0
0
9
1
5
2
.
0
0
.
5
0
.
2
5
D
3
2
3
-
D
O
S
S
B
1
3
2
5
Z
S
M
M
1
.
5
5
8
.
4
6
3
.
5
7
1
0
.
0
2
0
0
6
1
5
2
.
0
0
.
5
0
.
2
1
E
3
2
3
-
D
O
S
S
B
2
3
2
5
Z
S
M
M
6
.
5
2
3
.
5
8
8
.
5
1
1
0
.
0
2
0
0
6
1
5
2
.
0
0
.
5
0
.
3
2
E
3
2
3
-
D
O
S
S
B
4
3
2
5
Z
S
M
M
2
.
6
9
8
.
5
1
5
.
6
7
0
.
0
2
0
0
0
1
5
2
.
0
0
.
5
0
.
4
4
E
3
2
3
-
D
O
S
S
B
5
3
2
5
Z
S
M
M
8
.
6
6
4
.
6
4
1
.
7
5
0
.
0
2
0
5
7
5
2
.
0
0
.
3
0
.
5
5
E
3
2
3
-
D
O
S
S
B
6
3
2
5
Z
S
M
M
5
.
7
3
1
.
7
8
8
.
7
6
0
.
0
2
0
0
5
5
2
.
0
0
.
3
0
.
6
1
F
3
2
3
-
D
O
S
S
B
7
3
2
5
Z
S
M
M
2
.
8
9
7
.
7
1
6
.
8
8
0
.
0
2
0
0
5
5
2
.
0
0
.
3
0
.
6
2
F
3
2
3
-
D
O
S
S
B
9
3
2
5
Z
S
M
M
1
.
9
5
6
.
8
6
5
.
9
0
1
0
.
0
2
0
0
6
5
2
.
0
0
.
3
5
.
6
4
F
3
2
3
-
D
O
S
S
B
0
4
2
5
Z
S
M
M
0
1
0
5
.
9
0
5
.
0
1
7
1
0
.
0
2
0
0
6
5
2
.
0
0
.
3
0
.
8
5
F
3
2
3
-
D
O
S
S
B
1
4
2
5
Z
S
M
M
1
1
5
4
.
0
1
5
5
.
1
1
2
2
0
.
0
2
0
0
6
5
2
.
0
0
.
2
4
.
8
1
H
3
2
3
-
D
O
S
S
B
2
4
2
5
Z
S
M
M
2
1
0
4
.
1
1
0
6
.
2
1
0
3
0
.
0
2
0
0
6
5
2
.
0
0
.
1
1
.
9
2
H
3
2
3
-
D
O
S
S
B
3
4
2
5
Z
S
M
M
3
1
5
3
.
2
1
5
6
.
3
1
3
1
5
.
9
0
0
6
5
2
.
0
5
.
0
9
.
9
3
H
3
2
3
-
D
O
S
S
B
4
4
2
5
Z
S
M
M
4
1
0
3
.
3
1
0
7
.
4
1
5
1
0
.
9
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
5
.
0
1
4
H
3
2
3
-
D
O
S
S
B
5
4
2
5
Z
S
M
M
5
1
5
2
.
4
1
5
7
.
5
1
6
1
5
.
8
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
1
1
5
H
3
2
3
-
D
O
S
S
B
6
4
2
5
Z
S
M
M
6
1
0
2
.
5
1
0
8
.
6
1
7
1
8
.
7
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
2
1
1
J
3
2
3
-
D
O
S
S
B
7
4
2
5
Z
S
M
M
7
1
5
1
.
6
1
5
8
.
7
1
9
1
5
.
7
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
3
1
2
J
3
2
3
-
D
O
S
S
B
8
4
2
5
Z
S
M
M
8
1
0
1
.
7
1
0
9
.
8
1
1
2
0
.
7
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
4
1
3
J
3
2
3
-
D
O
S
S
B
0
5
2
5
Z
S
M
M
0
2
0
0
.
9
1
0
0
.
1
2
5
2
2
.
6
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
5
1
5
J
3
2
3
-
D
O
S
S
B
1
5
2
5
Z
S
M
M
2
2
0
9
.
0
2
0
1
.
3
2
9
2
6
.
5
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
7
1
1
K
3
2
3
-
D
O
S
S
B
2
5
2
5
Z
S
M
M
4
2
0
8
.
2
2
0
2
.
5
2
3
3
2
.
5
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
8
1
2
K
3
2
3
-
D
O
S
S
B
4
5
2
5
Z
S
M
M
7
2
5
6
.
5
2
5
3
.
8
2
1
4
0
.
5
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
1
2
4
K
3
2
3
-
D
O
S
S
B
5
5
2
5
Z
S
M
M
8
2
0
6
.
6
2
0
4
.
9
2
4
4
5
.
4
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
1
2
5
K
3
2
3
-
D
O
S
S
B
6
5
2
5
Z
S
M
M
0
3
0
5
.
8
2
0
5
.
1
3
9
4
2
.
4
0
0
6
5
2
.
0
1
.
0
0
.
3
2
1
M
3
2
3
-
D
O
S
S
B
7
5
2
5
Z
S
M
M
3
3
5
3
.
1
3
5
6
.
4
3
8
5
8
.
3
0
0
7
5
2
.
0
1
.
0
0
.
5
2
2
M
3
2
3
-
D
O
S
S
B
8
5
2
5
Z
S
M
M
6
3
0
2
.
4
3
0
8
.
7
3
0
7
4
.
3
0
0
7
5
2
.
0
1
.
0
0
.
7
2
3
M
3
2
3
-
D
O
S
S
B
9
5
2
5
Z
S
M
M
9
3
5
0
.
7
3
5
9
.
0
4
0
8
2
.
3
0
0
8
5
2
.
0
1
.
0
0
.
0
3
4
M
3
2
3
-
D
O
S
S
B
0
6
2
5
Z
S
M
M
3
4
5
8
.
0
4
5
1
.
5
4
3
9
0
.
3
0
0
9
5
2
.
0
1
.
0
0
.
3
3
5
M
3
2
3
-
D
O
S
S
B
1
6
2
5
Z
S
M
M
7
4
5
6
.
4
4
5
3
.
9
4
5
0
1
7
.
2
0
0
0
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
6
3
1
N
3
2
3
-
D
O
S
S
B
2
6
2
5
Z
S
M
M
1
5
5
4
.
8
4
5
5
.
3
5
5
2
1
5
.
2
0
0
1
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
9
3
2
N
3
2
3
-
D
O
S
S
B
3
6
2
5
Z
S
M
M
6
5
0
2
.
3
5
0
8
.
8
5
0
5
1
2
.
2
0
0
3
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
3
4
3
N
3
2
3
-
D
O
S
S
B
4
6
2
5
Z
S
M
M
0
6
0
0
.
7
5
0
0
.
3
6
0
7
1
1
.
2
0
0
4
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
6
4
4
N
3
2
3
-
D
O
S
S
B
5
6
2
5
Z
S
M
M
2
6
0
9
.
8
5
0
1
.
5
6
5
8
1
0
.
2
0
0
5
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
7
4
5
N
3
2
3
-
D
O
S
S
B
6
6
2
5
Z
S
M
M
8
6
0
6
.
4
6
0
4
.
1
7
0
3
2
8
.
1
0
0
6
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
2
5
1
P
3
2
3
-
D
O
S
S
B
7
6
2
5
Z
S
M
M
5
7
5
2
.
1
7
5
7
.
8
7
0
7
2
7
.
1
0
0
4
1
5
2
.
0
1
.
0
0
.
6
5
2
P
3
2
3
-
D
O
S


Número de pieza similar - MMSZ5221BS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
MMSZ5221BS PANJIT-MMSZ5221BS Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMSZ5221BS LUGUANG-MMSZ5221BS Datasheet
198Kb / 3P
   200mW Surface Mount Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
MMSZ5221BS DIODES-MMSZ5221BS Datasheet
61Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS31038 Rev. 5 - 2
logo
Yea Shin Technology Co....
MMSZ5221BS YEASHIN-MMSZ5221BS Datasheet
1Mb / 4P
   200mW SOD-323 SURFACE MOUNT
logo
Diodes Incorporated
MMSZ5221BS DIODES-MMSZ5221BS Datasheet
456Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS31038 Rev. 10 - 2
More results

Descripción similar - MMSZ5221BS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com