Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC74VCX574FT Datasheet(PDF) 10 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC74VCX574FT Datasheet(HTML) 10 Page - Toshiba Semiconductor |
10 / 13 page TC74VCX574FT/FK 2007-10-19 10 90% 10% VOL 3.0 V or VCC GND VIH VM tpHZ tpZH tr 2.0 ns tf 2.0 ns VM GND VOH Outputs enabled VM tpLZ tpZL VY Outputs disabled Outputs enabled Output Enable Control ( OE ) Output (Q) Low to Off to Low Output (Q) High to Off to High VX Figure 3 tpLZ, tpHZ, tpZL, tpZH VCC Symbol 3.3 ± 0.3 V 2.5 ± 0.2 V 1.8 ± 0.15 V 1.5 ± 0.1 V 1.2 V VIH 2.7 V VCC VCC VCC VCC VM 1.5 V VCC/2 VCC/2 VCC/2 VCC/2 VX VOL + 0.3 V VOL + 0.15 V VOL + 0.15 V VOL + 0.1 V VOL + 0.1 V VY VOH − 0.3 V VOH − 0.15 V VOH − 0.15 V VOH − 0.1 V VOH − 0.1 V |
Número de pieza similar - TC74VCX574FT_07 |
|
Descripción similar - TC74VCX574FT_07 |