Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STB4NK60Z-1 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STB4NK60Z-1
Descripción Electrónicos  N-channel 600 V - 1.76 廓 - 4 A SuperMESH??Power MOSFET DPAK - D2PAK - IPAK - I2PAK - TO-220 - TO-220FP
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB4NK60Z-1 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB4NK60Z-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
Contents
STB4NK60Zx, STD4NK60Zx, STP4NK60Z, STP4NK60ZFP
2/20
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Número de pieza similar - STB4NK60Z-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STB4NK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STB4NK60Z-1 Datasheet
759Kb / 16P
   N-CHANNEL600V-1.76ohm-4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB4NK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STB4NK60Z-1 Datasheet
970Kb / 28P
   N-channel 600 V, 1.76 廓, 4 A SuperMESH??Power MOSFET in DPAK, D2PAK, IPAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP
STB4NK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STB4NK60Z-1 Datasheet
731Kb / 32P
   N-channel 600 V, 1.7 Ω typ., 4 A SuperMESH™ Power MOSFETs in I2PAK, D2PAK, IPAK and DPAK packages
Rev 9 - April 2018
STB4NK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STB4NK60Z-1_V01 Datasheet
731Kb / 32P
   N-channel 600 V, 1.7 Ω typ., 4 A SuperMESH™ Power MOSFETs in I2PAK, D2PAK, IPAK and DPAK packages
Rev 9 - April 2018
More results

Descripción similar - STB4NK60Z-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
STD4NK60ZT4 STMICROELECTRONICS-STD4NK60ZT4 Datasheet
970Kb / 28P
   N-channel 600 V, 1.76 廓, 4 A SuperMESH??Power MOSFET in DPAK, D2PAK, IPAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP
STX11NM60N STMICROELECTRONICS-STX11NM60N Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1_08 Datasheet
623Kb / 21P
   N-channel 600 V - 0.37 廓 - 10 A - TO-220 - TO-220FP- I2PAK - IPAK DPAK - D2PAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF5NK52ZD STMICROELECTRONICS-STF5NK52ZD Datasheet
777Kb / 17P
   N-channel 520 V,1.22 廓,4.4 A,TO-220,IPAK,I2PAK,DPAK,TO-220FP Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
September 2008 Rev 5
STD11NM60ND STMICROELECTRONICS-STD11NM60ND_10 Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
STB6NK60Z_0711 STMICROELECTRONICS-STB6NK60Z_0711 Datasheet
444Kb / 17P
   N-channel 600 V - 1 廓 - 6 A - TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STB60N55F3 STMICROELECTRONICS-STB60N55F3_09 Datasheet
630Kb / 20P
   N-channel 55 V, 6.5 m廓, 80 A, DPAK, IPAK, D2PAK, I2PAK, TO-220 TO-220FP STripFET??III Power MOSFET
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STB3N62K3 STMICROELECTRONICS-STB3N62K3 Datasheet
567Kb / 19P
   N-channel 620 V, 2.2 廓 , 2.7 A SuperMESH3??Power MOSFET D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com