Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SDI150N12 Datasheet(PDF) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

No. de pieza SDI150N12
Descripción Electrónicos  NPT IGBT Modules
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Página de inicio  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

SDI150N12 Datasheet(HTML) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

  SDI150N12 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors SDI150N12 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NPT IGBT Modules
Symbol
Conditions
Units
IGBT
Inverse Diode
TC = 25
oC, unless otherwise specified
VCES
V
IC
TC= 25(80)
oC
A
ICRM
A
VGES
TVj,(Tstg)
Visol
TC= 25(80)
oC, tP =1ms
AC, 1min
IF = -IC
IFRM
IFSM
TC= 25(80)
oC
TC= 25(80)
oC, tP =1ms
tP =10ms; sin.;Tj=150
oC
1200
150(110)
300(220)
+20
40...+150(125)
2500
300(220)
1100
V
oC
V
A
A
A
TOPERATION <
_ Tstg
Freewheeling diode
IF = -IC
IFRM
IFSM
_
_
TC= 25(80)
oC
TC= 25(80)
oC, tP =1ms
tP =10ms; sin.;Tj=150
oC
150(100)
200(135)
300(220)
1450
A
A
A
SDI150N12
Dimensions in mm (1mm = 0.0394")
Absolute Maximum Ratings
Values


Número de pieza similar - SDI150N12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
CUI INC
SDI150-12-U CUI-SDI150-12-U Datasheet
456Kb / 5P
   AC-DC POWER SUPPLY
SDI150-12-U CUI-SDI150-12-U Datasheet
324Kb / 5P
   AC-DC POWER SUPPLY
12/09/2020
SDI150-15-U CUI-SDI150-15-U Datasheet
456Kb / 5P
   AC-DC POWER SUPPLY
SDI150-15-U CUI-SDI150-15-U Datasheet
324Kb / 5P
   AC-DC POWER SUPPLY
12/09/2020
SDI150-18-U CUI-SDI150-18-U Datasheet
456Kb / 5P
   AC-DC POWER SUPPLY
More results

Descripción similar - SDI150N12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDI300N12 SIRECTIFIER-SDI300N12 Datasheet
457Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SDI100N12 SIRECTIFIER-SDI100N12 Datasheet
643Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SII400N12 SIRECTIFIER-SII400N12 Datasheet
462Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SID200N12 SIRECTIFIER-SID200N12 Datasheet
458Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SII100N06 SIRECTIFIER-SII100N06 Datasheet
1Mb / 4P
   NPT IGBT Modules
SII200N06 SIRECTIFIER-SII200N06 Datasheet
1Mb / 4P
   NPT IGBT Modules
6SI75N12 SIRECTIFIER-6SI75N12 Datasheet
557Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
6SI15N12 SIRECTIFIER-6SI15N12 Datasheet
557Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SID150N12 SIRECTIFIER-SID150N12 Datasheet
458Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
SID100N12 SIRECTIFIER-SID100N12 Datasheet
608Kb / 2P
   NPT IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com