Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STYN1630 Datasheet(PDF) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

No. de pieza STYN1630
Descripción Electrónicos  Discrete Thyristors(SCRs)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Página de inicio  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STYN1630 Datasheet(HTML) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

  STYN1630 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STYN1630 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
STYN1030 thru STYN1630
Discrete SCRs (Thyristors)
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
Unit
V
VT
IT=25A; TVJ=25
oC
2.1
VTO
For power-loss calculations only (TVJ=125
oC)
1.1
V
rT
40
m
VD=6V;
TVJ=25
oC
TVJ=-40
oC
VGT
1.0
1.2
V
VD=6V;
TVJ=25
oC
TVJ=-40
oC
IGT
65
80
mA
VGD
TVJ=TVJM;
VD=2/3VDRM
0.2
V
IGD
5
mA
IH
TVJ=25
oC; VD=6V; RGK=
100
mA
TVJ=25
oC; tp=10us;
IG=0.3A; diG/dt=0.3A/us
150
mA
IL
DC current
RthJC
0.62
K/W
DC current
RthJH
0.82
K/W
a
Max. acceleration, 50 Hz
50
m/s
2
IR, ID
TVJ=TVJM; VR=VRRM; VD=VDRM
10
mA
TVJ=25
oC; VD=1/2VDRM
IG=0.3A; diG/dt=0.3A/us
tgd
2
us
TVJ=125
oC
50


Número de pieza similar - STYN1630

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN1630 SIRECTIFIER-STYN1630 Datasheet
318Kb / 2P
   Thyristor Discretes (SCRs)
More results

Descripción similar - STYN1630

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN230 SIRECTIFIER-STYN230 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN212 SIRECTIFIER-STYN212 Datasheet
180Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN208 SIRECTIFIER-STYN208 Datasheet
202Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
STYN255 SEMPO-STYN255 Datasheet
140Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
List of Unclassifed Man...
STYN230 ETC2-STYN230 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN255 SIRECTIFIER-STYN255 Datasheet
122Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
List of Unclassifed Man...
STYN210 ETC1-STYN210 Datasheet
193Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
logo
Sirectifier Semiconduct...
STYN225 SIRECTIFIER-STYN225 Datasheet
183Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN1055 SIRECTIFIER-STYN1055 Datasheet
108Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
STYN216 SIRECTIFIER-STYN216 Datasheet
180Kb / 2P
   Discrete Thyristors(SCRs)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com