Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TA40-11SRWA Datasheet(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

No. de pieza TA40-11SRWA
Descripción Electrónicos  101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TA40-11SRWA Datasheet(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  TA40-11SRWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TA40-11SRWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TA40-11SRWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TA40-11SRWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAA9502
REV NO: V.9
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000231
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
TA40-11SRWA


Número de pieza similar - TA40-11SRWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
TA40-11SRWA KINGBRIGHT-TA40-11SRWA Datasheet
231Kb / 6P
   The High Efficiency Red Source color Devices
More results

Descripción similar - TA40-11SRWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
TA40-11GWA KINGBRIGHT-TA40-11GWA Datasheet
218Kb / 4P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC40-11YWA KINGBRIGHT-TC40-11YWA Datasheet
219Kb / 4P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC40-11GWA KINGBRIGHT-TC40-11GWA Datasheet
218Kb / 4P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC40-11SRWA KINGBRIGHT-TC40-11SRWA Datasheet
219Kb / 4P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TA40-11YWA KINGBRIGHT-TA40-11YWA Datasheet
219Kb / 4P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA40-11EGWA KINGBRIGHT-TBA40-11EGWA Datasheet
258Kb / 5P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC40-11EGWA KINGBRIGHT-TBC40-11EGWA Datasheet
258Kb / 5P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBC40-12EGWA KINGBRIGHT-TBC40-12EGWA Datasheet
263Kb / 5P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TC40-11EWA KINGBRIGHT-TC40-11EWA Datasheet
219Kb / 4P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
TBA40-12EGWA KINGBRIGHT-TBA40-12EGWA Datasheet
263Kb / 5P
   101.6mm (4.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com