Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CA25-12YWA Datasheet(PDF) 5 Page - Kingbright Corporation

No. de pieza CA25-12YWA
Descripción Electrónicos  6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

CA25-12YWA Datasheet(HTML) 5 Page - Kingbright Corporation

  CA25-12YWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation CA25-12YWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation CA25-12YWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation CA25-12YWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation CA25-12YWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SPEC NO: DSAD2361
REV NO: V.6
DATE: MAY/22/2007
PAGE: 5 OF 5
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: W.J.HUA
ERP:1304000046
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
CA25-12YWA


Número de pieza similar - CA25-12YWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
CA25-12YWA KINGBRIGHT-CA25-12YWA Datasheet
506Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results

Descripción similar - CA25-12YWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
CC25-12GWA KINGBRIGHT-CC25-12GWA Datasheet
177Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-12EWA KINGBRIGHT-CC25-12EWA Datasheet
164Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-11YWA KINGBRIGHT-CC25-11YWA Datasheet
151Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-11EWA KINGBRIGHT-CA25-11EWA_06 Datasheet
160Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
DMR06C4-A SUNLED-DMR06C4-A Datasheet
231Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
Kingbright Corporation
CC25-11EWA KINGBRIGHT-CC25-11EWA_06 Datasheet
151Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-11GWA KINGBRIGHT-CC25-11GWA Datasheet
151Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC25-12YWA KINGBRIGHT-CC25-12YWA Datasheet
176Kb / 5P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-11GWA KINGBRIGHT-CA25-11GWA Datasheet
163Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-11YWA KINGBRIGHT-CA25-11YWA Datasheet
163Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA25-12EWA KINGBRIGHT-CA25-12EWA Datasheet
147Kb / 4P
   6.2mm (0.25INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com