Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NEZ1414-3E Datasheet(PDF) 7 Page - NEC

No. de pieza NEZ1414-3E
Descripción Electrónicos  N-CHANNEL GaAs MESFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ1414-3E Datasheet(HTML) 7 Page - NEC

Back Button NEZ1414-3E Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 11Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
NEZ1011-3E, NEZ1414-3E
[NEZ1414-3E] TYPICAL S-PARAMETERS
Vds = 10 V, Ids = 0.7 A
Marker
START 12.5 GHz, STOP 16 GHz, STEP 100 MHz
1: 14.0 GHz
2: 14.5 GHz
+90
°
+135
°
+45
°
±180°
0
°
–135
°
–90
°
–45
°
2
1
2
1
+90
°
+135
°
+45
°
±180°
0
°
–135
°
–90
°
–45
°
2
1
2
1
1.0
0.5
2.0
0
–0.5
–1.0
–2.0
1.0
0.5
2.0
0
–0.5
–1.0
–2.0
S11
S12
S21
S22
Rmax = 1
Rmax = 0.25
Rmax = 5
Rmax = 1


Número de pieza similar - NEZ1414-3E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1414-3E RENESAS-NEZ1414-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
More results

Descripción similar - NEZ1414-3E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-4E RENESAS-NEZ1011-4E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NEZ1011-5E RENESAS-NEZ1011-5E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NES1823P-100 RENESAS-NES1823P-100 Datasheet
265Kb / 22P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NEZ1011-3E RENESAS-NEZ1011-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
logo
List of Unclassifed Man...
CF300 ETC-CF300 Datasheet
616Kb / 10P
   N- Channel-GaAs-MESFET-Tetrode Depletion Mode
logo
California Eastern Labs
NE72218 CEL-NE72218 Datasheet
37Kb / 5P
   C TO X BAND N-CHANNEL GaAs MESFET
logo
Mimix Broadband
CF001-01 MIMIX-CF001-01_08 Datasheet
364Kb / 3P
   GaAs MESFET Transistor
CF003-01 MIMIX-CF003-01 Datasheet
589Kb / 3P
   GaAs MESFET Transistor
logo
NEC
NE71383B NEC-NE71383B Datasheet
86Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE71383 CEL-NE71383 Datasheet
90Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com