Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


STE180NE10 Datasheet(Hoja de datos) 10 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. STE180NE10
Descripción  N-channel 100V - 4.5mΩ - 180A - ISOTOP STripFET™ Power MOSFET
Descarga  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

 
 10 page
background image
Package mechanical data
STE180NE10
10/12
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
11.8
12.2
0.466
0.480
B
8.9
9.1
0.350
0.358
C
1.95
2.05
0.076
0.080
D
0.75
0.85
0.029
0.033
E
12.6
12.8
0.496
0.503
F
25.15
25.5
0.990
1.003
G
31.5
31.7
1.240
1.248
H4
0.157
J
4.1
4.3
0.161
0.169
K
14.9
15.1
0.586
0.594
L
30.1
30.3
1.185
1.193
M
37.8
38.2
1.488
1.503
N4
0.157
O
7.8
8.2
0.307
0.322
B
O
N
J
K
L
M
A
C
G
ISOTOP MECHANICAL DATA




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
STE250NS10_06N-channel 100V - 0.0045Ω - 220A - ISOTOP STripFET™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB40NF10_07N-channel 100V - 0.025Ω - 50A - D2PAK Low gate charge STripFET™ II Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STN2NF10_07N-channel 100V - 0.23Ω - 2.4A - SOT-223 STripFET™ II Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
IRF540_03N-CHANNEL 100V - 0.055Ω - 22A TO-220 LOW GATE CHARGE STripFET™ II POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB30NF10_06N-channel 100V - 0.038Ω - 35A - D2PAK/TO-220/TO-220FP Low gate charge STripFET™ II Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STQ1NE10L_07N-channel 100V - 0.3Ω - 1A - TO-92 STripFET™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD10NF10N-CHANNEL 100V - 0.115 ohm - 13A IPAK/DPAK LOW GATE CHARGE STripFET™ II POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP40NF10_07N-channel 100V - 0.025Ω - 50A TO-220 Low gate charge STripFET™ II Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB14NF10_07N-channel 100V - 0.115Ω - 15A - D2PAK/TO-220/TO-220FP Low gate charge STripFET™ II Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STB50NE10_06N-channel 100V - 0.021Ω - 50A - D2PAK STripFET™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl