Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


STD10PF06 Datasheet(Hoja de datos) 7 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. STD10PF06
Descripción  P - CHANNEL 60V - 0.18 ohm - 10A TO-252 STripFET POWER MOSFET
Descarga  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

   
 7 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L2
0.8
0.031
L4
0.6
1
0.023
0.039
D
L2
L4
H
DETAIL ”A”
DETAIL ”A”
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA
0068772-B
STD10PF06
7/8




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
STP12PF06P - CHANNEL 60V - 0.18 ohm - 12A TO-220 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD19NE06LN - CHANNEL 60V - 0.038 ohm - 19A - TO-251/TO-252 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD30NE06LN - CHANNEL 60V - 0.025 ohm - 30A TO-252 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD12NE06LN - CHANNEL 60V - 0.09ohm- 12A TO-251/TO-252 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP30NE06LN - CHANNEL 60V - 0.035 ohm - 30A - TO-220/TO-220FP STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD25NE03LN - CHANNEL 30V - 0.019 ohm - 25A - TO-251/TO-252 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STDID5BN - CHANNEL 55V - 0.1 ohm - 12A TO-252 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD16NE06L-1N - CHANNEL 60V - 0.07 ohm - 16A - TO-251 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 STMicroelectronics
STD40NE03LN - CHANNEL 30V - 0.012 ohm - 40A TO-252 STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STD16NE06LN - CHANNEL 60V - 0.07 ohm - 16A - DPAK STripFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 STMicroelectronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl