Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
CAB-8.7-1.8 Datasheet(PDF) 3 Page - Nuvotem Talema |
|
CAB-8.7-1.8 Datasheet(HTML) 3 Page - Nuvotem Talema |
3 / 3 page Mounting Style • CA Series • Common Mode Toroidal Chokes Type B - Base Mount Type B- I Type B-II TypeV TypeF TypeX d f 1 4 2 3 • • e d 4 1 3 2 g c 4.0±1 3.8 f x TALEMA Wk/Yr CAB-XX-XXX e 2 1 f 5.1 4.0 ±1 1 4 TALEMA Wk/Yr CAB-XX-XXX c e d g 4 1 3 2 Size4A 3.5 ±0.3 g TALEMA Wk / Yr CAF-XX-XXX c e e 4.0 ±1 TALEMA Wk / Yr CAV-XX-XXX e 4.0 ±1 TALEMA Wk / Yr CAV-XX-XXX f h i c g d 8 7 6 5 1 2 3 4 8 7 6 5 1 2 3 4 d f h i c g f c d 4 3 1 2 g e 4.0 ±1 Flat Mount Vertical Mount O.D. 5.0min. Style‘OV’ - VerticalMount Style ‘OH’ - Horizontal Mount 5.0min. O.D. Open Style 2 3 1 4 e l y t S g n i t n u o M e z i S e d o C s n o i s n e m i D ) m m ( l a n i m o N cd e f g h i x Ø n i P e s a B t n u o M I I - B 3 1 . 9 1 8 . 0 1 4 . 6 2 . 5 1 9 . 5 1 - - - - 8 . 3 + . D . O l i o C 2 0 . 1 I - B 5 4 . 5 2 0 . 6 1 2 . 0 1 3 . 0 2 3 . 4 3 - - - - 5 . 3 + . D . O l i o C 7 2 . 1 8 9 . 7 2 3 . 0 2 2 . 5 1 9 . 2 2 8 . 6 3 - - - - l a c i t r e V t n u o M " V " s n i P 3 - 6 & 2 - 7 " " X s n i P 4 - 5 & 1 - 8 28 . 7 18 . 2 10 . 0 20 . 0 10 . 50 . 5 10 . 5- - 8 8 . 0 x 0 6 . 0 30 . 3 25 . 5 10 . 5 25 . 2 10 . 0 10 . 0 20 . 5- - 40 . 7 20 . 8 10 . 0 30 . 5 15 . 2 15 . 2 20 . 5- - 8 8 . 0 x 0 6 . 0 A 45 . 2 30 . 8 10 . 5 30 . 5 15 . 2 1- -- -- - 50 . 2 35 . 0 20 . 5 35 . 7 15 . 2 15 . 7 25 . 7- - 0 1 . 1 x 5 7 . 0 90 . 3 40 . 8 25 . 7 40 . 5 20 . 5 20 . 0 45 . 7- - t a l F t n u o M F 2 5 . 7 1 0 . 7 1 5 . 2 1 0 . 0 1 0 . 5 1 - - - - - - 8 8 . 0 x 0 6 . 0 3 5 . 2 2 0 . 2 2 0 . 5 1 5 . 2 1 0 . 0 2 - - - - - - 4 5 . 7 2 0 . 7 2 5 . 7 1 0 . 5 1 0 . 5 2 - - - - - - 8 8 . 0 x 0 6 . 0 6 5 . 2 3 0 . 2 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 3 - - - - - - 9 5 . 2 4 0 . 2 4 5 . 8 2 0 . 5 2 0 . 5 3 - - - - - - 8 8 . 0 x 0 6 . 0 Germany: Int.+4989-841 00-0 • Ireland: Int.+35 374 - 954 8666 • Czech Rep: Int.+420 377 - 338 351 • India: Int.+91 427 - 244 1325 http://www.talema-nuvotem.com |
Número de pieza similar - CAB-8.7-1.8 |
|
Descripción similar - CAB-8.7-1.8 |