Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TL084BMPT Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
TL084BMPT Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 16 page Electrical characteristics TL084 4/16 3 Electrical characteristics Table 3. VCC = ±15V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) Symbol Parameter TL084I,M,AC,AI,AM, BC,BI,BM TL084C Unit Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Vio Input offset voltage (Rs = 50Ω) Tamb = +25°C TL084 TL084A TL084B Tmin ≤ Tamb ≤ TmaxTL084 TL084A TL084B 3 3 1 10 6 3 13 7 5 310 13 mV DVio Input offset voltage drift 10 10 μV/°C Iio Input offset current Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 5100 4 5 100 4 pA nA Iib Input bias current (1) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 20 200 20 30 200 20 pA nA Avd Large signal voltage gain (RL = 2kΩ, Vo =±10V) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 50 25 200 25 15 200 V/mV SVR Supply voltage rejection ratio (RS = 50Ω) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 80 80 86 70 70 86 dB ICC Supply current, no load Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 1.4 2.5 2.5 1.4 2.5 2.5 mA Vicm Input common mode voltage range ±11 +15 -12 ±11 +15 -12 V CMR Common mode rejection ratio (RS = 50Ω) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 80 80 86 70 70 86 dB Ios Output short-circuit current Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 10 10 40 60 60 10 10 40 60 60 mA ±Vopp Output voltage swing Tamb = +25°C RL = 2k Ω RL = 10k Ω Tmin ≤Tamb ≤Tmax RL = 2k Ω RL = 10k Ω 10 12 10 12 12 13.5 10 12 10 12 12 13.5 V SR Slew rate (Tamb = +25°C) Vin = 10V, RL = 2kΩ, CL = 100pF, unity gain 816 8 16 V/ μs |
Número de pieza similar - TL084BMPT |
|
Descripción similar - TL084BMPT |