Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


STB7NK80ZT4 Datasheet(Hoja de datos) 12 Page - STMicroelectronics

No. de Pieza. STB7NK80ZT4
Descripción  N-CHANNEL800V-1.5ohm - 5.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK/D2PAK Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET
Descarga  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo 

 
 12 page
background image
STP7NK80Z - STP7NK80ZFP - STB7NK80Z - STB7NK80Z-1
12/13
TAPE AND REEL SHIPMENT (suffix ”T4”)*
TUBE SHIPMENT (no suffix)*
D2PAK FOOTPRINT
* on sales type
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
330
12.992
B
1.5
0.059
C
12.8
13.2
0.504
0.520
D
20.2
0795
G
24.4
26.4
0.960
1.039
N
100
3.937
T
30.4
1.197
BASE QTY
BULK QTY
1000
1000
REEL MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A0
10.5
10.7
0.413
0.421
B0
15.7
15.9
0.618
0.626
D
1.5
1.6
0.059
0.063
D1
1.59
1.61
0.062
0.063
E
1.65
1.85
0.065
0.073
F
11.4
11.6
0.449
0.456
K0
4.8
5.0
0.189
0.197
P0
3.9
4.1
0.153
0.161
P1
11.9
12.1
0.468
0.476
P2
1.9
2.1
0.075
0.082
R
50
1.574
T
0.25
0.35
0.0098 0.0137
W
23.7
24.3
0.933
0.956
TAPE MECHANICAL DATA




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
STL6NK55ZN-CHANNEL 550V - 1.2ohm- 5.2A PowerFLAT™ Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP4NK60ZN-CHANNEL600V-1.76ohm-4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP9NK60ZN-CHANNEL 600V - 0.85ohm - 7A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP11NK40ZN-CHANNEL 400V - 0.49ohm - 9A TO-220/TO-220FP/D2PAK Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP9NK65ZN-CHANNEL 650V - 1ohm - 7A TO-220/TO-220FP Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STW6NC90ZN-CHANNEL 900V - 2.1ohm - 5.2A TO-247 Zener-Protected PowerMESH™III MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STL5NK65ZN-CHANNEL 650V - 1.5ohm - 4.2A PowerFLAT™ Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP11NK50ZN-CHANNEL 500V - 0.48ohm - 10A TO-220/TO-220FP/D2PAK Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP5NK40ZN-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
STP9NK70ZN-CHANNEL 700V - 1ohm - 7.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl