Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDS8984 Datasheet(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDS8984
Descripción Electrónicos  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS8984 Datasheet(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS8984 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS8984 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS8984 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS8984 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS8984 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDS8984 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FDS8984 Rev. A1
www.fairchildsemi.com
5
Figure 13. Transient Thermal Response Curve
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
1E-4
1E-3
0.01
0.1
1
DUTY CYCLE - DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION(s)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
SINGLE PULSE
2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
PDM
t1
t2
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted


Número de pieza similar - FDS8984

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984 Datasheet
367Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 7A, 23mOhm
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDS8984 UMW-FDS8984 Datasheet
640Kb / 7P
   30V Dual N-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDS8984-F085 ONSEMI-FDS8984-F085 Datasheet
485Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 7A, 23m廓
September-2017, Rev. 1
More results

Descripción similar - FDS8984

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com