Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


IRFD9110PBF Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - Vishay Siliconix

No. de Pieza. IRFD9110PBF
Descripción  Power MOSFET
Descarga  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo 

   
 6 page
background image
www.vishay.com
Document Number: 91138
6
S-81361-Rev. A, 07-Jul-08
IRFD9110, SiHFD9110
Vishay Siliconix
Fig. 12c - Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
Fig. 13a - Basic Gate Charge Waveform
Fig. 13b - Gate Charge Test Circuit
Q
GS
Q
GD
Q
G
VG
Charge
- 10 V
D.U.T.
- 3 mA
V
GS
V
DS
I
G
I
D
0.3 µF
0.2 µF
50 k
Ω
12 V
Current regulator
Current sampling resistors
Same type as D.U.T.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
RJK6014DPPSilicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching 1 2 3 4 Renesas Technology Corp
53272POWER MOSFET OPTOCOUPLER 90V - 2.0A 1 2 3 4 5 MoreMicropac Industries
AP85U03GMTN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET 1 2 3 4 5 Advanced Power Electronics Corp.
2SJ314-01LP-CHANNEL SILICON POWER MOSFET 1 2 3 Fuji Electric
IRFBA1404PPBFAUTOMOTIVE MOSFET HEXFET® Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRHY7G30CMSERADIATION HARDENED POWER MOSFET THRU-HOLE TO-257AA 1000V N-CHANNEL RAD Hard™ HEXFET TECHNOLOGY 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF7822PBFHEXFET® Power MOSFET for DC-DC Converters 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
STD20NF20N-channel 200V - 0.10Ω -18A- DPAK/TO-220/TO-220FP Low gate charge STripFET™ Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BLV1N60AN-channel Enhancement Mode Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreEstek Electronics Co. Ltd
STB55NF06_06N-channel 60V - 0.015Ω - 50A - D2PAK/I2PAK/TO-220/TO-220FP STripFET™ II Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl