Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SLA03220 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

No. de pieza SLA03220
Descripción Electrónicos  AC SLIM Solid State Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CELDUC [celduc-relais]
Página de inicio  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SLA03220 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SLA03220 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SLA03220 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ul
230
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Ulmin-max
12-275
V rms
Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)
Up
600
V
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
random
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Il nom
Ua
5
V
Courant nominal / Nominal current (see Fig. 2)
AC12
Il AC12
2
A rms
Courant nominal / Nominal current (see Fig. 2)
AC13
Il AC13
2
A rms
Courant nominal / Nominal current (see Fig. 2)
AC15
Il AC15
2
A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
80
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
@ Il nom
Vd
1,2
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
@Ul, 50Hz
Ilk
<1,5
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ilmin
5
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
Uc nom DC ,f=50Hz
ton max
0,1
ms
Temps d'ouverture/ Turn off time
Uc nom DC ,f=50Hz
toff max
10
ms
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
47-400
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
di/dt
100
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t36
A
2s
RC interne /Snubber
10nF 100
EMC Test d'immunité conduite/Conducted immunity level
IEC 1000-4-4 (bursts)
1kV criterion A / 4kV criterion B
Fig. 2 : Courant en fonction de la température ambiante / Load current vs. ambient temperature characteristics
Fig 3 : Courants de surcharge / Surge current :
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage reapplied for the determination of the protection.
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70
°C). La répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie.
Repetitive Itsm is given for inrush current with initial Tj = 70
°C. The repetition of the surge current decrease the lifetime SSR's .
Précautions :
* Dans le cas de plusieurs modules côte à côte, prévoir un dé-
rating en courant.
* Sur charges avec capacités à l'entrée ( filtre, ballast de lam-
pe à décharge,....) des surtensions peuvant se produire sur le
relais,il est nécessaire d'utiliser des relais 400VAC : nous
consulter.
Cautions :
* In case of many SSRs side by side , take a derating current
in to account .
* On loads with capacitor at the input (filters , ballasts for
discharge lamps,...) , some overvoltages can appear , so it is
necessary to use 400VAC SSRs : Please contact us.
page 2 / 2 F/GB
S/MOD/SLA/C/5/12/2003
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Surge current Itsm (Apeak) = f(t)
10
1
0,1
0,01
0
20
40
60
80
t(s)
fig.3
1
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Tambient(°C)
fig.2


Número de pieza similar - SLA03220

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
celduc-relais
SLA03220 CELDUC-SLA03220 Datasheet
432Kb / 2P
   SLIM SOCKET
SLA03220 CELDUC-SLA03220 Datasheet
448Kb / 2P
   SLIM SOCKET
SLA03220L CELDUC-SLA03220L Datasheet
356Kb / 3P
   AC Solid State Relay for PCB mounting
More results

Descripción similar - SLA03220

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
celduc-relais
SLD01205 CELDUC-SLD01205 Datasheet
169Kb / 3P
   DC SLIM Solid State Relay
SLD01210 CELDUC-SLD01210 Datasheet
166Kb / 3P
   DC SLIM Solid State Relay
logo
Omron Electronics LLC
G2RV-ST OMRON-G2RV-ST Datasheet
12Mb / 38P
   Slim I/O Relay/Slim I/O Solid State Relay
0922
logo
Solid State Optronic
STR8043 SSOUSA-STR8043 Datasheet
374Kb / 8P
   AC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCA WILLOW-SERIESCA Datasheet
182Kb / 4P
   AC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
STA07220 CELDUC-STA07220 Datasheet
79Kb / 2P
   AC Solid State Relay
logo
List of Unclassifed Man...
JC202PC2 ETC1-JC202PC2 Datasheet
66Kb / 4P
   AC Solid State Relay
logo
Sensitron
SCP-5285 SENSITRON-SCP-5285 Datasheet
55Kb / 3P
   AC SOLID STATE RELAY
logo
Clare, Inc.
CPC1945Y CLARE-CPC1945Y_1 Datasheet
92Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1945Y CLARE-CPC1945Y Datasheet
122Kb / 4P
   AC Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com