Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MJ11019 Datasheet(PDF) 4 Page - Mospec Semiconductor

No. de pieza MJ11019
Descripción Electrónicos  POWER TRANSISTORS(15A,150-250V,175W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Página de inicio  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

MJ11019 Datasheet(HTML) 4 Page - Mospec Semiconductor

  MJ11019 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor MJ11019 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor MJ11019 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor MJ11019 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
A


Número de pieza similar - MJ11019

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ11019 WINGS-MJ11019 Datasheet
21Kb / 1P
   PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Inchange Semiconductor ...
MJ11019 ISC-MJ11019 Datasheet
83Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
More results

Descripción similar - MJ11019

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Mospec Semiconductor
2N6546 MOSPEC-2N6546 Datasheet
211Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(15A,175W)
2N6676 MOSPEC-2N6676 Datasheet
137Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(15A,175W)
BUX48 MOSPEC-BUX48 Datasheet
123Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(15A,400-450V,175W)
MJ10012 MOSPEC-MJ10012 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,175W)
MJ10008 MOSPEC-MJ10008 Datasheet
189Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,400-500V,175W)
MJ10013 MOSPEC-MJ10013 Datasheet
195Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,550-600V,175W)
MJ10000 MOSPEC-MJ10000 Datasheet
188Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
MJ10004 MOSPEC-MJ10004 Datasheet
182Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
logo
Unisonic Technologies
15N25 UTC-15N25 Datasheet
151Kb / 3P
   15A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Mospec Semiconductor
2N3055A MOSPEC-2N3055A Datasheet
193Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(15A)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com