Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SD1457 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Savantic, Inc.

No. de Pieza. 2SD1457
Descripción  Silicon NPN Power Transistors
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Página de inicio  http://www.svntc.com
Logo 

   
 2 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SD1457 2SD1457A
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SD1457
150
VCEO(SUS)
Collector-emitter
sustaining voltage
2SD1457A
IC=2A ;L=10mH
200
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=0.1A ;IC=0
5
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=60mA
1.5
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=60mA
2.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=200V; IE=0
100
µA
hFE
DC current gain
IC=2A ; VCE=2V
700
10000
fT
Transition frequency
IC=0.5A ; VCE=10V;f=1MHz
15
MHz
hFE Classifications
Q
P
O
700-2500
2000-5000
4000-10000




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
2N6059_03SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR 1 2 3 4 STMicroelectronics
RJK6014DPPSilicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching 1 2 3 4 Renesas Technology Corp
BD550isc Silicon NPN Power Transistors 1 2 Inchange Semiconductor Company Limited
BU506DFSilicon NPN Power Transistors 1 2 3 Inchange Semiconductor Company Limited

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl