Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC3153 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Savantic, Inc.

No. de Pieza. 2SC3153
Descripción  Silicon NPN Power Transistors
Descarga  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Página de inicio  http://www.svntc.com
Logo 

   
 2 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC3153
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=5mA ;RBE=<
800
V
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=1mA ;IE=0
900
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=1mA ;IC=0
7
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=3A; IB=0.6A
2.0
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=0.6A
1.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=800V; IE=0
10
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
10
µA
hFE-1
DC current gain
IC=0.4A ; VCE=5V
10
40
hFE -2
DC current gain
IC=2A ; VCE=5V
8
COB
Output capacitance
IE=0 ; VCB=10V;f=1MHz
120
pF
fT
Transition frequency
IC=0.4A ; VCE=10V
15
MHz
Switching times
ton
Turn-on time
1.0
µs
ts
Storage time
3.0
µs
tf
Fall time
IC=4A;IB1=0.8A;IB2=-1.6A
RL=100E,VCC=400V
0.7
µs
hFE-1 classifications
K
L
M
10-20
15-30
20-40




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
2N6059_03SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR 1 2 3 4 STMicroelectronics
RJK6014DPPSilicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching 1 2 3 4 Renesas Technology Corp

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl