Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


CSD-5622E Datasheet(Hoja de datos) 4 Page - China Semiconductor Corporation

No. de Pieza. CSD-5622E
Descripción  0.56 Inch Dual Digits Display
Descarga  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  CHINASEMI [China Semiconductor Corporation]
Página de inicio  
Logo 

   
 4 page
background image
CHINA
SEMICONDUCTOR
Spec. No.
CORPORATION
Rev.
Electro-optical Characteristics -
(Ta=25 )
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
VF
-
2.1
2.8
V
IF=20mA
Iv
-
4
-
mcd
IF=10mA
q
-
632
-
nm
IF=20mA
Od
-
624
-
nm
IF=20mA
-
35
-
nm
IF=20mA
JS
-
-
100
A
VR=5V
IV-m
-
-
2:1
.
IF=10mA
Page
3/4
Luminous Intensity Matching Ratio
Peak Emission Wavelength
Parameter
Forward Voltage Per Segment
Luminous Intensity Per Segment
Spectrum Radiation Bandwidth
http://www.csctw.com.tw
Model No CSD-5622/5623E
PS-ND-08071927
A
Reverse Current
Dominant Wavelength




Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
CSD-322B70.3 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524B70.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524E0.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524G0.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524M90.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524S0.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524T90.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-524V90.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-5622A90.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation
CSD-5622B70.56 Inch Dual Digits Display 1 2 3 4 5 China Semiconductor Corporation

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl