Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TSB12LV32IPZ Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

No. de pieza TSB12LV32IPZ
Descripción Electrónicos  IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
Download  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB12LV32IPZ Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB12LV32IPZ Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 113 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Overview
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
TSB12LV32 Description
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
TSB12LV32 Features
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Functional Block Diagram
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Terminal Assignments
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1 STAT0, STAT1, and STAT2 Programming
1–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Internal Registers
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
TSB12LV32 Configuration Registers
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Configuration Register Definitions
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Version Register at 00h
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Data Mover Control Register at 04h
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Control Register at 08h
2–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Interrupt/Interrupt Mask Register at 0Ch and 10h
2–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 Cycle Timer Register at 14h
2–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6 Isochronous Port Register at 18h
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.7 Maint_Control Register at 1Ch
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.8 Diagnostic Register at 20h
2–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.9 Phy Access Register at 24h
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.10 Reserved Registers at 28h – 2Ch
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.11 FIFO Status Register at 30h
2–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.12 Bus Reset Register at 34h
2–17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.13 Header0 Register at 38h
2–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.14 Header1 Register at 3Ch
2–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.15 Header2 Register at 40h
2–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.16 Header3 Register at 44h
2–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.17 Trailer Register at 48h
2–20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.18 Asynchronous Retry Register at 4Ch
2–21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.19 Asynchronous Retry Register at 4Ch
2–21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Microcontroller Interface
3–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Microcontroller Byte Stack (Write) Operation
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Microcontroller Byte Unstack (Read)
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Microcontroller Interface Read/Write Timing
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Microcontroller Handshake Mode
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Microcontroller Fixed-Timing Mode
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Microcontroller ColdFire Mode
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 Microcontroller Critical TIming
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 Endian Swapping
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Link Core
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Physical Interface
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Número de pieza similar - TSB12LV32IPZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TSB12LV32IPZG4 TI1-TSB12LV32IPZG4 Datasheet
91Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller for Computer Peripherals and Consumer Audio/Video Electronics
More results

Descripción similar - TSB12LV32IPZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TSB12LV32-EP TI1-TSB12LV32-EP Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV31 TI-TSB12LV31 Datasheet
257Kb / 73P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32 TI1-TSB12LV32_14 Datasheet
91Kb / 7P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller for Computer Peripherals and Consumer Audio/Video Electronics
TSB12LV41 TI-TSB12LV41 Datasheet
737Kb / 195P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV41A TI-TSB12LV41A Datasheet
587Kb / 199P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV42 TI-TSB12LV42 Datasheet
686Kb / 175P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Digital Video
TSB12LV01B TI-TSB12LV01B Datasheet
438Kb / 77P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 HIGH SPEED SERIAL BUS LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV01B TI1-TSB12LV01B_14 Datasheet
86Kb / 6P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV01B-EP TI1-TSB12LV01B-EP Datasheet
402Kb / 78P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV21B TI-TSB12LV21B Datasheet
299Kb / 22P
[Old version datasheet]   IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com