Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


KRA107 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de Pieza. KRA107
Descripción  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Descarga  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 2 page
background image
2009. 2. 25
2/4
KRA107~KRA109
Revision No : 0
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Output Cut-off Current
KRA107~109
IO(OFF)
VO=-50V, VI=0
-
-
-500
nA
DC Current Gain
KRA107
GI
VO=-5V, IO=-10mA
80
150
-
KRA108
80
150
-
KRA109
70
140
-
Output Voltage
KRA107~109
VO(ON)
IO=-10mA, II=-0.5mA
-
-0.1
-0.3
V
Input Voltage (ON)
KRA107
VI(ON)
VO=-0.2V, IO=-5mA
-
-1.2
-1.8
V
KRA108
-
-1.8
-2.6
KRA109
-
-3.0
-5.8
Input Votlage (OFF)
KRA107
VI(OFF)
VO=-5V, IO=-0.1mA
-0.5
-0.75
-
V
KRA108
-0.6
-0.88
-
KRA109
-1.5
-1.82
-
Transition Frequency
KRA107~109
fT *
VO=-10V, IO=-5mA
-
200
-
MHz
Input Current
KRA107
II
VI=-5V
-
-
-0.88
mA
KRA108
-
-
-0.36
KRA109
-
-
-0.16
Switching
Time
Rise
Time
KRA107
tr
VO=-5V, VIN=-5V
RL=1kΩ
-
0.07
-
μS
KRA108
-
0.20
-
KRA109
-
0.38
-
Storage
Time
KRA107
tstg
-
1.1
-
KRA108
-
0.3
-
KRA109
-
0.7
-
Fall
Time
KRA107
tf
-
0.35
-
KRA108
-
0.4
-
KRA109
-
0.48
-
Note : * Characteristic of Transistor Only.
Input Resistor
KRA107
R1
-
7
10
13
kΩ
KRA108
15.4
22
28.6
KRA109
32.9
47
61.1
Resistor Ratio
KRA107
R2/R1
-
3.7
4.7
5.7
KRA108
1.7
2.1
2.6
KRA109
0.37
0.47
0.57




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl