Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BDX42 Datasheet(PDF) 3 Page - Comset Semiconductor

No. de pieza BDX42
Descripción Electrónicos  SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  COMSET [Comset Semiconductor]
Página de inicio  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BDX42 Datasheet(HTML) 3 Page - Comset Semiconductor

  BDX42 Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BDX42 Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor BDX42 Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
NPN BDX42 – BDX43– BDX44
PNP BDX45 – BDX46 – BDX47
COMSET SEMICONDUCTORS
3/3
Symbol
Ratings
Test Condition(s)
Min
Typ
Mx
Unit
BDX42
-
10
-
BDX43
-
10
-
hfe
Small Signal Current Gain
VCE=5.0 V, IC=500 mA ,
f=35MHz
BDX44
-
10
-
-
BDX42
-
400
-
BDX43
-
400
-
ton
Turn-on time
BDX44
-
400
-
BDX42
-
1500
-
BDX43
-
1500
-
toff
Turn-off time
IC=500 mA, IBon= -IBoff=0.5 mA
BDX44
-
1500
-
ns
BDX42
-
400
-
BDX43
-
400
-
ton
Turn-on time
BDX44
-
400
-
BDX42
-
1500
-
BDX43
-
1500
-
toff
Turn-off time
IC=1 A, IBon= -IBoff=1.0 mA
BDX44
-
1500
-
ns
MECHANICAL DATA CASE TO-126
DIMENSIONS
mm
inches
min
max
min
max
A
7.4
7.8
0.295
0.307
B
10.5
10.8
0.413
0.425
C
2.4
2.7
0.094
0.106
D
0.7
0.9
0.027
0.035
E
2.2 typ.
0.087 typ.
F
0.49
0.75
0.019
0.029
G
4.4 typ.
0.173 typ.
H
2.54 typ.
0.100 typ.
L
15.7 typ.
0.618 typ.
M
1.2 typ.
0.047 typ.
N
3.8 typ.
0.149 typ.
P
3.0
3.2
0.118
0.126
Pin 1 :
Emitter
Pin 2 :
Collector
Case :
Base


Número de pieza similar - BDX42

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
BDX42 PHILIPS-BDX42 Datasheet
66Kb / 8P
   NPN Darlington transistors
1997 Jul 02
logo
Comset Semiconductor
BDX42 COMSET-BDX42 Datasheet
66Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDX42 NJSEMI-BDX42 Datasheet
119Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
BDX42 COMSET-BDX42_12 Datasheet
66Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
More results

Descripción similar - BDX42

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Comset Semiconductor
BDX45 COMSET-BDX45 Datasheet
223Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDX42 NJSEMI-BDX42 Datasheet
119Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
BDX42 COMSET-BDX42_12 Datasheet
66Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
BDX45 COMSET-BDX45_12 Datasheet
66Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Micro Electronics
MPS-D04 MICRO-ELECTRONICS-MPS-D04 Datasheet
39Kb / 1P
   COMPLEMENTARY DARLINGTON SILICON PLANAR TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
BCV26 ZETEX-BCV26 Datasheet
49Kb / 1P
   PNP SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BD875 SIEMENS-BD875 Datasheet
211Kb / 8P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
CJF100 CDIL-CJF100 Datasheet
298Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FZTA64 ZETEX-FZTA64 Datasheet
58Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
MJ11015 CDIL-MJ11015 Datasheet
176Kb / 3P
   SILICON PLANAR DARLINGTON POWER TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com