Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LFD415-63-XX-KP126 Datasheet(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LFD415-63-XX-KP126
Descripción Electrónicos  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD415-63-XX-KP126 Datasheet(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-63-XX-KP126 Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
1/7
Page
10.16
(0.4")
12.8
(0.504")
DP3
DIG.4
DIG.3
7.0
(0.276")
PART NO. LFD415/63-XX/KP126
Package Dimensions
DP2
DIG.2
10.0
(0.39")
DIG.1
40.18(1.582")
DP1
A
B
F
G
DP
D
E
C
12.6±0.5
PIN NO.1
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
2.54X7=17.78
(0.7")
LFD415/63-XX/KP126
LIGITEK
0.3
0.5


Número de pieza similar - LFD415-63-XX-KP126

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD415-63-XX-RP146-PF LIGITEK-LFD415-63-XX-RP146-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
More results

Descripción similar - LFD415-63-XX-KP126

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4K5-64S-XX-F4-PF LIGITEK-LFD4K5-64S-XX-F4-PF Datasheet
153Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD415-64-XX-T LIGITEK-LFD415-64-XX-T Datasheet
105Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-62-XX-S1-PF LIGITEK-LFD435-62-XX-S1-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-63HS-XX-S4-PF LIGITEK-LFD435-63HS-XX-S4-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-69-XX-D1-PF LIGITEK-LFD435-69-XX-D1-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-6A-XX-F2-PF LIGITEK-LFD4K5-6A-XX-F2-PF Datasheet
148Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-6SBKS-XX-F2 LIGITEK-LFD4K5-6SBKS-XX-F2 Datasheet
108Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-61-XX-F1-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-F1-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-61-XX-F6-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-F6-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-62V-XX-S7-PF LIGITEK-LFD4K5-62V-XX-S7-PF Datasheet
152Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-62-XX-F6-PF LIGITEK-LFD4K5-62-XX-F6-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com