Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LSD215-65F-XX-PF Datasheet(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LSD215-65F-XX-PF
Descripción Electrónicos  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD215-65F-XX-PF Datasheet(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD215-65F-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Luminous Intensity Matching Ratio
Reverse Current Any Chip
IV-M
Ir
Vr=5V
μA
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Forward Voltage Per Chip
Luminous Intensity Per Chip
Parameter
Dominant Wavelength
Spectral Line Half-Width
Iv
△λ
λD
Vf
Symbol
Test Condition For Each Parameter
Test Condition
If=20mA
If=20mA
If=10mA
If=20mA
mcd
nm
nm
volt
Unit
Page 5/8
LSD215/65F-XX-PF
PART NO.


Número de pieza similar - LSD215-65F-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LSD215-65-XX-PF LIGITEK-LSD215-65-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results

Descripción similar - LSD215-65F-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LSD215-62U-XX-PF LIGITEK-LSD215-62U-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LSD215-65-XX-PF LIGITEK-LSD215-65-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LSD215-61-XX-HF LIGITEK-LSD215-61-XX-HF Datasheet
119Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LSD235-62-XX LIGITEK-LSD235-62-XX Datasheet
135Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LSD215-61-XX-PF LIGITEK-LSD215-61-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LSD215-63HS-XX-PF LIGITEK-LSD215-63HS-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-62-XX-RP11-PF LIGITEK-LFD265-62-XX-RP11-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-63-XX-PF LIGITEK-LFD265-63-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD4H5-62-XX-S LIGITEK-LFD4H5-62-XX-S Datasheet
100Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22V-XX-PF LIGITEK-LFD211-22V-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com