Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LSD3025-XX-PF Datasheet(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LSD3025-XX-PF
Descripción Electrónicos  SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSD3025-XX-PF Datasheet(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSD3025-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Luminous Intensity Matching Ratio
Test Condition For Each Parameter
Luminous Intensity Per Chip
Peak Wavelength
Forward Voltage Per Chip
Spectral Line Half-Width
Reverse Current Any Chip
△λ
nm
Ir
IV-M
μA
λP
Iv
nm
mcd
If=20mA
Vr=5V
If=10mA
If=20mA
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Parameter
Symbol
Vf
Unit
volt
Test Condition
If=20mA
Page 5/8
LSD3025-XX-PF
PART NO.


Número de pieza similar - LSD3025-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LSD3025-6SR9UG-XX-G-PF LIGITEK-LSD3025-6SR9UG-XX-G-PF Datasheet
168Kb / 10P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (3.0 Inch)
More results

Descripción similar - LSD3025-XX-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LSD3012P-XX-PF LIGITEK-LSD3012P-XX-PF Datasheet
137Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3922-XX-P7-PF LIGITEK-LSD3922-XX-P7-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3922-XX-PF LIGITEK-LSD3922-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3015-XX LIGITEK-LSD3015-XX Datasheet
118Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3014-XX LIGITEK-LSD3014-XX Datasheet
118Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3021-XX LIGITEK-LSD3021-XX Datasheet
119Kb / 8P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
LSD3222-XX-PF LIGITEK-LSD3222-XX-PF Datasheet
131Kb / 9P
   SINGLE DIGIT LED DISPLAY (0.3 Inch)
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-311SR-PSN-A PARALIGHT-C-311SR-PSN-A Datasheet
193Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-322A9 CHINASEMI-CSD-322A9 Datasheet
175Kb / 5P
   0.3 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-301GB PARALIGHT-A-301GB Datasheet
150Kb / 10P
   0.3 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com