Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ST7531 Datasheet(PDF) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

No. de pieza ST7531
Descripción Electrónicos  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7531 Datasheet(HTML) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7531 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 85 page
background image
ST7531
Ver 1.8
10/85
2006/9/18
PAD No.
PIN Name
X
Y
PAD No.
PIN Name
X
Y
467
VDD1
-205
-712
506
VDD5
4085
-712
468
VSS1
-95
-712
507
TCAP
4195
-712
469
VSS1
15
-712
508
C7P
4305
-712
470
VSS
125
-712
509
C1N
4415
-712
471
VSS
235
-712
510
C5P
4525
-712
472
VSS
345
-712
511
C3P
4635
-712
473
VSS
455
-712
512
C1N
4745
-712
474
VSS
565
-712
513
C1P
4855
-712
475
VSS
675
-712
514
C2P
4965
-712
476
VSS2
785
-712
515
C2N
5075
-712
477
VSS2
895
-712
516
C4P
5185
-712
478
VSS2
1005
-712
517
C2N
5295
-712
479
VSS2
1115
-712
518
C6P
5405
-712
480
VSS2
1225
-712
519
VLCDIN
5515
-712
481
VSS2
1335
-712
520
VLCDIN
5625
-712
482
VSS2
1445
-712
521
VLCDIN
5735
-712
483
VSS2
1555
-712
522
VLCDIN
5845
-712
484
VSS2
1665
-712
523
VLCDIN
5955
-712
485
VSS2
1775
-712
524
VLCDIN
6065
-712
486
VSS2
1885
-712
525
VLCDOUT
6175
-712
487
VSS4
1995
-712
526
VLCDOUT
6285
-712
488
VSS4
2105
-712
527
VLCDOUT
6395
-712
489
VDD4
2215
-712
528
VLCDOUT
6505
-712
490
VDD4
2325
-712
529
VLCDOUT
6615
-712
491
VDD3
2435
-712
530
VLCDOUT
6725
-712
492
VDD3
2545
-712
531
VREF
6835
-712
493
VDD2
2655
-712
532
V4
6945
-712
494
VDD2
2765
-712
533
V3
7055
-712
495
VDD2
2875
-712
534
V2
7165
-712
496
VDD2
2985
-712
535
V1
7275
-712
497
VDD2
3095
-712
536
V0OUT
7385
-712
498
VDD2
3205
-712
537
V0OUT
7495
-712
499
VDD2
3315
-712
538
V0OUT
7605
-712
500
VDD2
3425
-712
539
V0OUT
7715
-712
501
VDD2
3535
-712
540
V0IN
7825
-712
502
VDD2
3645
-712
541
V0IN
7935
-712
503
VDD5
3755
-712
542
V0IN
8045
-712
504
VDD5
3865
-712
543
V0IN
8155
-712
505
VDD5
3975
-712
544
COM[0]
8196
-500


Número de pieza similar - ST7531

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sitronix Technology Co....
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7533 SITRONIX-ST7533 Datasheet
582Kb / 60P
   33 x 96 Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
STMicroelectronics
ST7536 STMICROELECTRONICS-ST7536 Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
ST7536CFN STMICROELECTRONICS-ST7536CFN Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
More results

Descripción similar - ST7531

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com