Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ST7626 Datasheet(PDF) 9 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

No. de pieza ST7626
Descripción Electrónicos  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7626 Datasheet(HTML) 9 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7626 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7626 Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 94 page
background image
ST7626
Ver 1.5
9/94
2007/01/20
PIN Name
PAD
No. CSEL=0 CSEL=1
X
Y
417
COM[5] COM[10] 4727.7 -398.35
418
COM[6] COM[12] 4727.7 -367.35
419
COM[7] COM[14] 4727.7 -336.35
420
COM[8] COM[16] 4727.7 -305.35
421
COM[9] COM[18] 4727.7 -274.35
422 COM[10] COM[20] 4727.7 -243.35
423 COM[11] COM[22] 4727.7 -212.35
424 COM[12] COM[24] 4727.7 -181.35
425 COM[13] COM[26] 4727.7 -150.35
426 COM[14] COM[28] 4727.7 -119.35
427 COM[15] COM[30] 4727.7
-88.35
428 COM[16] COM[32] 4727.7
-57.35
429 COM[17] COM[34] 4727.7
-26.35
430 COM[18] COM[36] 4727.7
4.65
431 COM[19] COM[38] 4727.7
35.65
432 COM[20] COM[40] 4727.7
66.65
433 COM[21] COM[42] 4727.7
97.65
434 COM[22] COM[44] 4727.7 128.65
435 COM[23] COM[46] 4727.7 159.65
436 COM[24] COM[48] 4727.7 190.65
437 COM[25] COM[50] 4727.7 221.65
438 COM[26] COM[52] 4727.7 252.65
439 COM[27] COM[54] 4727.7 283.65
440 COM[28] COM[56] 4727.7 314.65
441 COM[29] COM[58] 4727.7 345.65
442 COM[30] COM[60] 4727.7 376.65
443 COM[31] COM[62] 4727.7 407.65
444 COM[32] COM[64] 4727.7 438.65
445 COM[33] COM[66] 4727.7 469.65


Número de pieza similar - ST7626

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sitronix Technology Co....
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Descripción similar - ST7626

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com