Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
031707 Datasheet(PDF) 3 Page - Lumberg |
|
031707 Datasheet(HTML) 3 Page - Lumberg |
3 / 3 page Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40/IP 68 Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40/IP 68 Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder, von der Bestückungsseite gesehen Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view Modèles de cartes imprimées pour embases, vus du côté à équiper 06-1 70 07 71 07-1 80 08 81 08-1 30 03 40 04 50 05 50/6 05-1 60 06 Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder mit Massekontakt, von der Bestückungsseite gesehen Printed circuit board layouts for chassis connectors with ground contact, components side view Modèles de cartes imprimées pour embases avec contact de masse, vus du côté à équiper 120 12 120 12 140 14 140 14 Stecker/plug/connecteur mâle Kupplung/socket/connecteur femelle Stecker/plug/connecteur mâle Kupplung/socket/connecteur femelle Stecker/plug/connecteur mâle Kupplung/socket/connecteur femelle Stecker/plug/connecteur mâle Kupplung/socket/connecteur femelle 06-1 06-1 08-1 08-1 www.lumberg.com 12/2009 |
Número de pieza similar - 031707 |
|
Descripción similar - 031707 |