Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

031712 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

No. de pieza 031712
Descripción Electrónicos  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LUMBERG [Lumberg]
Página de inicio  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

031712 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  031712 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 031712 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 031712 Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Einbaustecker nach IEC 60130-9, IP 68, mit Schraub-
verschluss, für Leiterplatten
0316: für Frontmontage
0317: für Rückseitenmontage
03...-1: erfüllt zusätzlich die AISG-Spezifikation
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktstift 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet,
im Lötbereich verzinnt
Kontaktstift 12-bis 14-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet,
im Lötbereich verzinnt
Gehäuse
Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Kupplungen 032..., 0360
Schutzart1
IP 68
4. Elektrische Daten
Weiteres siehe Tabelle
1
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
2
nach VDE 0110/IEC 60664
0316
0316 03
0317 03
0316 04
0317 04
0316 05
0317 05
0316 05-1
0317 05-1
0316 06
0317 06
0316 07
0317 07
0316 07-1
0317 07-1
0316 08
0317 08
0316 08-1
0317 08-1
0316 12
0317 12
0316 14
0317 14
Leiterplattenlayouts siehe Seite 3.63
Printed circuit board layouts see page 3.63
Modèles des cartes imprimées voir à la page 3.63
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
0317
0316-1
0317-1
0316-1 08-1
0317-1 08-1
0316
0317
*a Mutter lose beigestellt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément
*b für Leiterplattenbohrung
for bore hole of printed circuit board
pour perçage de la carte imprimée
Ø 1,0 mm (03–08-1)
Ø 0,7 mm (12–14)
*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage
*d Kontaktstift
contact pin
contact à broche
Ø 1,5 mm (03–08-1)
Ø 1,0 mm (12–14)
*e Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*f Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
*g Verdrehschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitorsion, exécution
alternative
www.lumberg.com
12/2009


Número de pieza similar - 031712

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lumberg
031712 LUMBERG-031712 Datasheet
724Kb / 5P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Descripción similar - 031712

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lumberg
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com