Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


SS6680P-16CVBG Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - Silicon Standard Corp.

No. de Pieza. SS6680P-16CVBG
Descripción  Ultra Low Power Voltage Detector
Descarga  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SSC [Silicon Standard Corp.]
Página de inicio  http://www.siliconstandard.com
Logo 

 
 3 page
background image
www.SiliconStandard.com
3 of 10
SS6680

!"
ELECTRICAL CHARACTERISTICS °°°°
 ! "##!
#$  $ $%"&
" 
%
" '
( 


4>

(

+!!0%' 

6

>

' 
?(
?6
?@
?$
?

>
4
6
5
6(


(
(>
@5
µ&
 




   
?.?(@
?.?6$
?.?@$
?.?$
:-!;
6(@
5
>>@
@@
7&
   
?(.?@ :/!;
6
7&
+7 ##  
A
7B°
  '+ 7
+ 
(
µ


!"
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS











°
      
 


Rev.2.01 6/06/2003




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl