Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
BA7230 Datasheet(PDF) 5 Page - Rohm |
|
BA7230 Datasheet(HTML) 5 Page - Rohm |
5 / 8 page 5 Multimedia ICs BA7230LS CLAMP MATRIX ER - EY MOD PD MOD – 5dB RG B R1 C1 R2 R3 C17 VCC (5V) C16 YOUT R4 DL1 16 + 1 µF 1 µF RGB Video 0.047 µF 1 µF + R15 C9 IN 1k Ω BFP VR4 VCC VCC VR3 VR2 C11 Q1 1.2 mH L1 R16 1k Ω 2SC2021 C10 Q2 2SC2021 Burst LEVEL ADJ 10 µF 0.047 µF SYNC 13 + 14 + 15 2 24 19 GND 1k Ω R5 YS R6 DL2 R7 1k Ω 1k Ω 1k Ω DLY (400ns) TRP (3.58M) DLY YIN VCC VR1 VCC R6 R13 R14 TC1 Q3 R10 R11 C19 R12 2.7k C61 µ 0.047 µF C15 C7 C8 C5 APS PHASE ADJ 3 23 11 12 OUT COMPOSITE 7 8 9 22 10 20 1 µF + 5 1 µF + 4 17 BA7230LS B - Y Y R - Y 18 6dB 6dB Y 21 PCP VIDEO 6 + 75 Ω 1.2k Ω OUT 2SC2021 820 Ω X'TAL1 10pF 82pF 560 Ω HDP 0dB – 5dB 5k Ω 3k Ω 300 Ω 3k Ω 300 Ω 68pF + + + + (2VP-P) BG VCXO L2 LPF R17 1k Ω EB - EY 1.2mH C4 DL1, DL2: X503 (SUMIDA) L1, L2: RC-875 1.2mH (SUMIDA) TC1: TZ03R200E (MURATA) Q1, Q2, Q3: 2SC2021 (ROHM) XTAL1: HC – 43U 3579.545kHz (NIKKO DENSHI) BG Fig. 3 •Application example |
Número de pieza similar - BA7230 |
|
Descripción similar - BA7230 |