Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

0082248522 Datasheet(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza 0082248522
Descripción Electrónicos  2.50mm (.098") Pitch Round Conductor Flat Cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MOLEX3 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX3 - Molex Electronics Ltd.

0082248522 Datasheet(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  0082248522 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0082248522 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 0082248522 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 0082248522 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Número de pieza similar - 0082248522

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
0082248520 MOLEX3-0082248520 Datasheet
248Kb / 4P
   2.50mm (.098") Pitch Round Conductor Flat Cable - 24 AWG (7 x 32 ) Stranded, Topcoat, 20 Circuits
0082248521 MOLEX3-0082248521 Datasheet
248Kb / 4P
   2.50mm (.098") Pitch Round Conductor Flat Cable - 24 AWG (7 x 32 ) Stranded, Topcoat, 21 Circuits
0082248523 MOLEX3-0082248523 Datasheet
248Kb / 4P
   2.50mm (.098") Pitch Round Conductor Flat Cable
0082248524 MOLEX3-0082248524 Datasheet
248Kb / 4P
   2.50mm (.098") Pitch Round Conductor Flat Cable - 24 AWG (7 x 32 ) Stranded,Topcoat, 24 Circuits, Reel 30.48m (100.0 ) Length
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com