Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BA6664FM Datasheet(PDF) 6 Page - Rohm

No. de pieza BA6664FM
Descripción Electrónicos  CD-ROM
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6664FM Datasheet(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BA6664FM Datasheet HTML 2Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 9Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
BA6664FP/BA6664FM
モータドライバ
!電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性(特に指定のない限り Ta=25
°C,VCC=5V,VM=12V)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
〈全体〉
回路電流1
回路電流2
〈パワーセーブ〉
ON電圧範囲
OFF電圧範囲
〈ホールバイアス〉
ホールバイアス電圧
〈ホールアンプ〉
入力バイアス電流
同相入力電圧範囲
最小入力レベル
H3ヒスレベル
〈トルク指令〉
入力電圧範囲
オフセット電圧(−)
オフセット電圧(+)
入力バイアス電流
入出力ゲイン“L”
入出力ゲイン“M”
入出力ゲイン“H”
〈ゲイン切り換え〉
“L”電圧範囲
“H”電圧範囲
OPEN電圧
〈FG〉
FG出力“H”電圧
FG出力“L”電圧
〈FG2〉
FG2出力“H”電圧
FG2出力“L”電圧
DUTY(参考値)
〈回転検出〉
FR出力電圧“H”
FR出力電圧“L”
〈出力〉
出力飽和電圧“H”  
出力飽和電圧“L”
プリドライブ電流
出力リミット電流
ICC1
ICC2
VPSON
VPSOFF
VHB
IHA
VHAR
VINH
VHYS
EC,ECR
ECOFF−
ECOFF+
ECIN
GECL
GECM
GECH
VGSWL
VGSWH
VGSWOP
VFGH
VFGL
VFG2H
VFG2L
DU
VFRH
VFRL
VOH
VOL
IVML
ITL
2.5
0.5
1.0
50
5
0
−75
15
−3
0.52
1.04
2.24
3.0
4.5
4.6
4.1
560
0
6.2
0.9
0.7
20
−45
45
0.65
1.30
2.80
2.0
4.8
0.2
4.9
0.2
50
4.4
0.2
1.0
0.4
35
700
0.2
9.1
1.0
1.5
3.0
4.0
40
5.0
−15
75
3
0.78
1.56
3.36
1.0
0.4
0.4
0.4
1.4
0.7
70
840
mA
mA
V
V
V
μA
V
mVP-P
mV
V
mV
mV
μA
A/V
A/V
A/V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
mA
mA
PS=“L”,GSW=OPEN
PS=“H”,GSW=OPEN
内部回路OFF
内部回路ON
IHB=10mA
リニア領域 0.5∼3.3V
ECR=1.65V,GSW=“L”
ECR=1.65V,GSW=“L”
EC=ECR
GSW=“L”,RNF=0.5Ω
GSW=OPEN,RNF=0.5Ω
GSW=“H”,RNF=0.5Ω
IFG=−20μA
IFG=3mA
IFG2=−20μA
IFG2=3mA
IFR=−20μA
IFR=3mA
IO=−600mA
IO=600mA
EC=5V,出力オープン
RNF=0.5Ω
Test circuit
Fig.14
Fig.14
Fig.15
Fig.15
Fig.14
Fig.16
Fig.16
Fig.16
Fig.19
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.18
Fig.19
Fig.19
Fig.15
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.20
Fig.17
Fig.17
Fig.19
Fig.15


Número de pieza similar - BA6664FM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
1Mb / 27P
   Semiconductor IC
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
537Kb / 18P
   1ch Spindle Motor Driver ICs
BA6664FM ROHM-BA6664FM_1 Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
More results

Descripción similar - BA6664FM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXD1804AR SONY-CXD1804AR Datasheet
794Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1803AQ SONY-CXD1803AQ Datasheet
385Kb / 46P
   CD-ROM DECODER
CXD1806AQ SONY-CXD1806AQ Datasheet
1Mb / 48P
   CD-ROM DECODER
CXD1818R SONY-CXD1818R Datasheet
895Kb / 112P
   CD-ROM Decoder
CXD1199AQ SONY-CXD1199AQ Datasheet
349Kb / 42P
   CD-ROM DECODER
CXD1808AQ SONY-CXD1808AQ Datasheet
1Mb / 53P
   CD-ROM DECODER
CXD1186CQ SONY-CXD1186CQ Datasheet
454Kb / 46P
   CD-ROM Decoder
CXD1804BR SONY-CXD1804BR Datasheet
813Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1196AR SONY-CXD1196AR Datasheet
278Kb / 28P
   CD-ROM DECODER
CXD1804CR SONY-CXD1804CR Datasheet
868Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com