Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BA6664FM Datasheet(PDF) 9 Page - Rohm

No. de pieza BA6664FM
Descripción Electrónicos  CD-ROM
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6664FM Datasheet(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BA6664FM Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 7Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 8Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 9Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 10Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 11Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 12Page - Rohm BA6664FM Datasheet HTML 13Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
BA6664FP/BA6664FM
モータドライバ
VPSON
:出力端子が入出力表どおりになる
VPS
の範囲 (入力条件 1
∼6)
VPSOFF
:出力端子が全てオープンになる
VPS
の範囲(入力条件 1
∼6)
ITL
:電圧計 V1 の値 / 0.5
VPS=5
[V]EC=0[V]
(入力条件 1∼6)
VGSWOP
:電圧計 V2 の値
VPS=5
[V]
IHA
:Hn
+=4.0V、Hn-=2.5V の条件で H+に流れ込む電流
Hn
+=2.5V、Hn-=4.0V の条件で Hn-に流れ込む電流
(n=1、2、3)
VHAR
:出力端子が入出力表どおりになるホール電圧範囲
VINH
:出力端子が入出力表どおりになるホール入力レベル
|Hn+-Hn-
Hn
-=2.5V
V2
V1 RNF
RL
5V
12V
1.9V
Fig.15
A1
A2
RNF
RL
12V
5V
1.9V
Fig.16
A1
A2
A1
A2


Número de pieza similar - BA6664FM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
1Mb / 27P
   Semiconductor IC
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
BA6664FM ROHM-BA6664FM Datasheet
537Kb / 18P
   1ch Spindle Motor Driver ICs
BA6664FM ROHM-BA6664FM_1 Datasheet
299Kb / 6P
   3-phase spindle motor driver
More results

Descripción similar - BA6664FM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sony Corporation
CXD1804AR SONY-CXD1804AR Datasheet
794Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1803AQ SONY-CXD1803AQ Datasheet
385Kb / 46P
   CD-ROM DECODER
CXD1806AQ SONY-CXD1806AQ Datasheet
1Mb / 48P
   CD-ROM DECODER
CXD1818R SONY-CXD1818R Datasheet
895Kb / 112P
   CD-ROM Decoder
CXD1199AQ SONY-CXD1199AQ Datasheet
349Kb / 42P
   CD-ROM DECODER
CXD1808AQ SONY-CXD1808AQ Datasheet
1Mb / 53P
   CD-ROM DECODER
CXD1186CQ SONY-CXD1186CQ Datasheet
454Kb / 46P
   CD-ROM Decoder
CXD1804BR SONY-CXD1804BR Datasheet
813Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1196AR SONY-CXD1196AR Datasheet
278Kb / 28P
   CD-ROM DECODER
CXD1804CR SONY-CXD1804CR Datasheet
868Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com