Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
BAS40-07 Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
BAS40-07 Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG |
5 / 15 page 2007-04-19 5 BAS40.../BAS140W Forward Voltage VF = ƒ (TA) IF = Parameter -50 -25 0 25 50 75 100 °C 150 TA 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 V 0.8 IF = 40 mA 10 mA 1 mA 0.1 mA 10 µA 1 µA Forward current IF = ƒ (VF) TA = Parameter 0.0 EHB00038 BAS 40... Ι V F F 0.5 1.0 V 1.5 TA = -40 ˚C 25 ˚C 85 ˚C 150 ˚C -2 10 -1 10 mA 0 10 10 1 2 10 Forward current IF = ƒ (TS) BAS140W 0 15 30 45 60 75 90 105 120 °C 150 TS 0 20 40 60 80 100 mA 140 Forward current IF = ƒ (TS) BAS40, BAS40-07 0 15 30 45 60 75 90 105 120 °C 150 TS 0 20 40 60 80 100 mA 140 |
Número de pieza similar - BAS40-07 |
|
Descripción similar - BAS40-07 |