Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FP15R12W1T3 Datasheet(PDF) 2 Page - eupec GmbH

No. de pieza FP15R12W1T3
Descripción Electrónicos  IGBT-modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EUPEC [eupec GmbH]
Página de inicio  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP15R12W1T3 Datasheet(HTML) 2 Page - eupec GmbH

  FP15R12W1T3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP15R12W1T3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
2
Technische Information / technical information
FP15R12W1T3
IGBT-Module
IGBT-modules
!
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Wechselrichter / diode-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
8
$
%
%
&'( ) *+,
-::;
-
%
#
,
>
3f
*
7
8
$
#
>
9 )
#
3f:;
<
7
=
%
3g
-: )
-2 9 )
# 2 &'( )
*+,
3g
2
7g
Charakteristische Werte / characteristic values
# !
!
# D!
%
>
%
3f ) * 72 -A/ )
-
3f ) * 72 -A/ )
-
-f
2I
2
2*
-
-
&'( ) *+,
&'( )
*+,
M
#
3f ) * 72
fC
) I
7CL V&'()
*+,X
-: )
-
-A/ )
* -
3:;
2
H2
7
7
&'( ) *+,
&'( )
*+,
$
U%
%
%
%
3f ) * 72
fC
) I
7CL V&'()
*+,X
-: )
-
-A/ )
* -
KS
2
2I
L,
L,
&'( ) *+,
&'( )
*+,
7
%
8
%
3f ) * 72
fC
) I
7CL V&'()
*+,X
-: )
-
-A/ )
* -
"SQh
2*
2
#\
#\
&'( ) *+,
&'( )
*+,
3
@E # >
#
2 `
M?Ja.
2H*
2I*
C@
b
%
% @E # >
#
2
C
c9GF?Q )
@CV#_ X C
cdSQGFQ )
@CV#_ X
M?J.e
2<
C@
Diode-Gleichrichter / diode-rectifier
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
8
M
>! $
%
%
&'( ) *+,
-::;
-
# =
>
!
>
M $ # D # #
&. ) 1 +,
3f:;0;
<
7
=
7
%
% =
#
# D # # M $
M
&. ) 1 +,
3:;0;
<
7
$ i
# =
>
%
>
j )
# 2 &'( ) *+,
j )
# 2 &'( ) * +,
3f0;
<
T*
7
7
=
%
3g
j )
# 2 &'( ) *+,
j )
# 2 &'( ) * +,
3g
T*
<
7g
7g
Charakteristische Werte / characteristic values
# !
!
# D!
%
>
%
&'( ) * +,2 3f ) * 7
-f
21*
-
$
#
&'( ) * +,2 -: )
-
3:
2
#7
3
@E # >
#
2 `
M?Ja.
2
2<*
C@
b
%
% @E # >
#
2
C
c9GF?Q )
@CV#_ X C
cdSQGFQ )
@CV#_ X
M?J.e
2 *
C@


Número de pieza similar - FP15R12W1T3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
FP15R12W1T4 INFINEON-FP15R12W1T4 Datasheet
504Kb / 12P
   EasyPIM??module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-10-30 revision:2.2
FP15R12W1T4 INFINEON-FP15R12W1T4 Datasheet
961Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.2
FP15R12W1T4P INFINEON-FP15R12W1T4P Datasheet
769Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
V3.0 2017-05-04
FP15R12W1T4P_B11 INFINEON-FP15R12W1T4P_B11 Datasheet
791Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
V3.0 2017-05-04
FP15R12W1T4 INFINEON-FP15R12W1T4_13 Datasheet
961Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.2
More results

Descripción similar - FP15R12W1T3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com