Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FP20R06YE3 Datasheet(PDF) 4 Page - eupec GmbH

No. de pieza FP20R06YE3
Descripción Electrónicos  IGBT-modules
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  EUPEC [eupec GmbH]
Página de inicio  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP20R06YE3 Datasheet(HTML) 4 Page - eupec GmbH

  FP20R06YE3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP20R06YE3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4
Technische Information / technical information
FP20R06YE3
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
!
"#
$
#
%&' ( )*+
,-./
,
!
#
+
%- ( 0 *+1 %&' ( 2)*+
3-456
7
8
!
$
#
!
9 (
#
3-:;
<
7
=
# ,
>
%- ( )*+1 %&' ( 2)*+
8?5?
221
@
=
"#
$
#
!
,A./
BC
,
Charakteristische Werte / characteristic values
#
# D
!
"#
$E
#
3- (
71 ,A. ( ) ,
3- (
71 ,A. ( ) ,
3- (
71 ,A. ( ) ,
,-. FG?
1))
12
10
1
,
,
,
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
=
$
>
3- ( 1
#71 ,-. ( ,A.1 %&' ( )*+
,A.?H
<1I
)10
1)
,
=
,A. (
) ,
B ) ,
JA
1
K+
3
=
>
%&' ( )*+
AL4?
1
M
"
!
E
(
NO 1 %&' ( )*+1 ,-. ( ) ,1 ,A. (
,
+LPF
1
Q
R !> !
!
E
(
NO 1 %&' ( )*+1 ,-. ( ) ,1 ,A. (
,
+SPF
1
<
Q
!
"#
#
#
,-. (
,1 ,A. (
,1 %&' ( )*+
3-./
1
#7
=
"#
#
#
!
,-. (
,1 ,A. (
,1 %&' ( )*+
3A./
<
7
"
T
U
V
W
# U
W
3- (
71 ,-. (
,
,A. ( X ) ,
A54 (
M
Y 54
1
1
1
K
K
K
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
7
U
!
V
W
# U
W
3- (
71 ,-. (
,
,A. ( X ) ,
A54 (
M
S
1
1
0
1
K
K
K
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
7
T
U
V
W
# U
W
3- (
71 ,-. (
,
,A. ( X ) ,
A5ZZ (
M
Y 5ZZ
1
1 <
1 )
K
K
K
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
Q
U
!
V
W
# U
W
3- (
71 ,-. (
,
,A. ( X ) ,
A5ZZ (
M
Z
1 2
1
1
K
K
K
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
"
8
3- (
71 ,-. (
,
,A. ( X ) ,
A54 (
M
"54
1<)
1))
1
#[
#[
#[
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
7
8
3- (
71 ,-. (
,
,A. ( X ) ,
A5ZZ (
M
"5ZZ
1)
1)
1
#[
#[
#[
%&' ( )*+
%&' (
)*+
%&' ( ) *+
$+
,A. \ ) ,1 ,-- (
,
,-.6G] ( ,-./ VF-. ^
C
3/-
<
7
7
%&' ( )*+
%&' ( ) *+
9 \ 0 K 1
9 \
K 1
3
@E # >
#
1 _
3=`%
3=`%
?Ha-
12)
1I)
C@
b
@E # >
#
1
!
3=`% C
3=`%
c9GF?P (
@CU#^ W C cdSPGFP (
@CU#^ W
?H-e
1
C@


Número de pieza similar - FP20R06YE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
FP20R06KL4 EUPEC-FP20R06KL4 Datasheet
232Kb / 13P
   IGBT-Module
logo
Infineon Technologies A...
FP20R06KL4 INFINEON-FP20R06KL4 Datasheet
362Kb / 11P
   IGBT-modules
2007-12-14 revision:3.1
FP20R06W1E3 INFINEON-FP20R06W1E3 Datasheet
654Kb / 12P
   EasyPIM module with Trench/Fieldstopp IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and NTC
2009-12-08 revision:2.1
FP20R06W1E3 INFINEON-FP20R06W1E3 Datasheet
963Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
FP20R06W1E3 INFINEON-FP20R06W1E3_13 Datasheet
963Kb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench
2013-10-03 revision:2.1
More results

Descripción similar - FP20R06YE3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com