Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI4200DY Datasheet(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI4200DY
Descripción Electrónicos  Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4200DY Datasheet(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI4200DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI4200DY Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72606
22
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - SI4200DY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4200DY VISHAY-SI4200DY Datasheet
188Kb / 9P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI4200DY VISHAY-SI4200DY_V01 Datasheet
188Kb / 9P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Descripción similar - SI4200DY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY Datasheet
176Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 04-May-09
SI4228DY VISHAY-SI4228DY Datasheet
281Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
8822 VBSEMI-8822 Datasheet
974Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
8205 VBSEMI-8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
PJ8205 VBSEMI-PJ8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI4228DY TFUNK-SI4228DY Datasheet
284Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SM8205AOC-TRL VBSEMI-SM8205AOC-TRL Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
SI6926ADQ-T1-GE3 VBSEMI-SI6926ADQ-T1-GE3 Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
UPA1852GR-9JG-A VBSEMI-UPA1852GR-9JG-A Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY_V01 Datasheet
175Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1904EDH VISHAY-SI1904EDH Datasheet
49Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com