Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI4838BDY Datasheet(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI4838BDY
Descripción Electrónicos  N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4838BDY Datasheet(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI4838BDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI4838BDY Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72606
22
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - SI4838BDY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - SI4838BDY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI7104DN VISHAY-SI7104DN Datasheet
542Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP Datasheet
515Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
SIR492DP VISHAY-SIR492DP Datasheet
482Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI7102DN VISHAY-SI7102DN Datasheet
581Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS452DN TFUNK-SIS452DN Datasheet
568Kb / 13P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7104DN VISHAY-SI7104DN_V01 Datasheet
541Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIB404DK TFUNK-SIB404DK Datasheet
195Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIUD412ED VISHAY-SIUD412ED Datasheet
185Kb / 7P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Aug-16
SI7858ADP VISHAY-SI7858ADP Datasheet
318Kb / 12P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_17 Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com