Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


SI4916DY Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - Vishay Siliconix

No. de Pieza. SI4916DY
Descripción  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Descarga  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo 

 6 page
background image
www.vishay.com
6
Document Number: 74331
S09-0540-Rev. B, 06-Apr-09
Vishay Siliconix
Si4916DY
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
2
1
0.1
0.01
10 - 4
10-3
10-2
10-1
1
10
600
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJA = 90 °C/W
3. T JM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
100
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10- 3
10- 2
110
10- 1
10- 4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
0.05




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl