Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TSOP-6 Datasheet(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza TSOP-6
Descripción Electrónicos  Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSOP-6 Datasheet(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button TSOP-6 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix TSOP-6 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72610
26
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR TSOP-6
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.099
(2.510)
0.039
(1.001)
0.020
(0.508)
0.019
(0.493)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - TSOP-6

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
TSOP-6 VISHAY-TSOP-6 Datasheet
214Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
TSOP-6 VISHAY-TSOP-6 Datasheet
213Kb / 11P
   Automotive P-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 07-Nov-11
TSOP-6 VISHAY-TSOP-6 Datasheet
211Kb / 11P
   Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
TSOP-6 VISHAY-TSOP-6 Datasheet
211Kb / 11P
   Automotive P-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 07-Nov-11
TSOP-6 VISHAY-TSOP-6 Datasheet
211Kb / 11P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
More results

Descripción similar - TSOP-6

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQS420EN VISHAY-SQS420EN Datasheet
1Mb / 14P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 31-Oct-11
SQS420EN VISHAY-SQS420EN_V02 Datasheet
1Mb / 12P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQD100N02-3M5L VISHAY-SQD100N02-3M5L_V01 Datasheet
207Kb / 9P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQ3442EV VISHAY-SQ3442EV Datasheet
211Kb / 11P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
SQS420EN VISHAY-SQS420EN_15 Datasheet
1Mb / 14P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 31-Oct-11
SQ2310ES VISHAY-SQ2310ES_15 Datasheet
223Kb / 11P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 07-Nov-11
SQ3460EV VISHAY-SQ3460EV_V02 Datasheet
274Kb / 9P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQ2310ES VISHAY-SQ2310ES_V02 Datasheet
207Kb / 9P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
SQ3460EV VISHAY-SQ3460EV_15 Datasheet
209Kb / 12P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. D, 05-Dec-11
SQM120N02-1M3L VISHAY-SQM120N02-1M3L_15 Datasheet
172Kb / 10P
   Automotive N-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 17-Oct-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com